công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21090 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL21090
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL21090 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL21090_13 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21090_13 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21090_13 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21090_13 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21090_13 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21090_13 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL21090_13 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL21090_13 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL21090_13 Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
ISL21090
9
FN6993.5
February 27, 2013
Typical Performance Curves (ISL21090-2.5)
FIGURE 18. IIN vs VIN, THREE UNITS
FIGURE 19. IIN vs VIN, THREE TEMPERATURES
FIGURE 20. LINE REGULATION, THREE UNITS
FIGURE 21. LINE REGULATION, THREE TEMPERATURES
FIGURE 22. LINE TRANSIENT WITH 1nF LOAD (
ΔVIN = ±500mV)
FIGURE 23. LINE TRANSIENT WITH 100nF LOAD (
ΔVIN = ±500mV)
880
900
920
940
960
980
1000
4
9
14
19
24
29
34
39
VIN (V)
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
4
9
14
19
24
29
34
39
VIN (V)
+25°C
-40°C
+125°C
2.499690
2.499790
2.499890
2.499990
2.500090
2.500190
2.500290
2.500390
3
6
9
12151821
2427
303336
39
VIN (V)
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
2.498800
2.499000
2.499200
2.499400
2.499600
2.499800
2.500000
4
9
14
19
24
29
34
39
2.500200
+25°C
-40°C
+125°C
VIN (V)
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
102030405060708090
100
TIME (µs)
CL = 1nF
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
1020304050
6070
8090
100
TIME (µs)
CL = 100nF


Số phần tương tự - ISL21090_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_12 Datasheet
1Mb / 13P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_12 Datasheet
1Mb / 17P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
More results

Mô tả tương tự - ISL21090_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21090BFB812Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB812Z-TK_13 Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_12 Datasheet
1Mb / 17P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
logo
Renesas Technology Corp
ISL21090 RENESAS-ISL21090 Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
logo
Intersil Corporation
ISL21090BFB812Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB812Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
February 27, 2013
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_12 Datasheet
1Mb / 13P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
logo
Renesas Technology Corp
ISL71010B25 RENESAS-ISL71010B25 Datasheet
1Mb / 22P
   Ultra Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference
Apr 12, 2018
ISL71010B50 RENESAS-ISL71010B50 Datasheet
1,017Kb / 22P
   Ultra Low Noise, 5V Precision Voltage Reference
Apr 12, 2018
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6126 MAXIM-MAX6126 Datasheet
412Kb / 18P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
Rev 2; 6/03
MAX6126 MAXIM-MAX6126_V01 Datasheet
3Mb / 28P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
2019
MAX6226 MAXIM-MAX6226_V01 Datasheet
840Kb / 15P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com