công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5544GW-75.0MT500 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pletronics, Inc.

tên linh kiện SM5544GW-75.0MT500
Giải thích chi tiết về linh kiện  SM55G Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM5544GW-75.0MT500 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pletronics, Inc.

  SM5544GW-75.0MT500 Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM5544GW-75.0MT500 Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM5544GW-75.0MT500 Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM5544GW-75.0MT500 Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM5544GW-75.0MT500 Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM5544GW-75.0MT500 Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM5544GW-75.0MT500 Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc. SM5544GW-75.0MT500 Datasheet HTML 8Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
SM55G Series 2.5 V
CMOS Clock Oscillators
April 2010
www.pletronics.com
425-776-1880
3
-180
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
10
1,000
100,000
10,000,000
Frequency (Hz)
19.4M
25M
32M
50M
66.7M
Electrical Specification for 2.50V +
_10% over the specified temperature range
Item
Min
Max
Unit
Condition
Frequency Range
0.8
160
MHz
Frequency Accuracy
45"
-50
+50
ppm
For all supply voltages, load changes, aging for 1
year, shock, vibration and temperatures
44"
-25
+25
20"
-20
+20
Output Waveform
CMOS
Output High Level
90
-
%
of V
CC
(See load circuit)
Output Low Level
-
10
%
Output Symmetry
45
55
%
at 50% point of V
CC
Jitter
-
0.6
pS RMS
12 KHz to 20 MHz from the output frequency
-
2.5
pS RMS
10 Hz to 1 MHz from the output frequency
Enable/Disable Internal Pull-up
50
-
Kohm
to V
CC
V disable
-
30
%
of V
CC applied to pad 1
V enable
70
-
%
Output leakage
V
OUT = VCC
-10
+10
uA
Pad 1 low, device disabled
V
OUT = 0V
-10
+10
uA
Standby Current I
CC
-3
uA
Enable time
-
100
nS
Time for output to reach a logic state
Disable time
-
100
nS
Time for output to reach a high Z state
Start up time
-
3
mS
Time for output to reach specified frequency
Operating Temperature Range
-10
+70
oC
Standard Temperature Range
-20
+70
oC
Extended Temperature Range
C” Option
-40
+85
oC
Extended Temperature Range
E” Option
Storage Temperature Range
-55
+125
oC
Typical phase noise plot for 5 oscillators at different output frequencies.


Số phần tương tự - SM5544GW-75.0MT500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM5544GW PLETRONICS-SM5544GW Datasheet
151Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results

Mô tả tương tự - SM5544GW-75.0MT500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM5545GV-750M-T250 PLETRONICS-SM5545GV-750M-T250 Datasheet
111Kb / 8P
   SM55G Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545GX-750M-T250 PLETRONICS-SM5545GX-750M-T250 Datasheet
111Kb / 8P
   SM55G Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545GEW PLETRONICS-SM5545GEW Datasheet
151Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TEW PLETRONICS-SM5545TEW Datasheet
151Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7645DEW PLETRONICS-SM7645DEW Datasheet
205Kb / 9P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEW PLETRONICS-SM7745DEW Datasheet
152Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745HEW PLETRONICS-SM7745HEW Datasheet
109Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545MEW PLETRONICS-SM5545MEW Datasheet
150Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745GEW PLETRONICS-SM7745GEW Datasheet
150Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SQ3345DESW PLETRONICS-SQ3345DESW Datasheet
135Kb / 7P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com