công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5545GW-75.0MT500 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pletronics, Inc.

tên linh kiện SM5545GW-75.0MT500
Giải thích chi tiết về linh kiện  SM55G Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM5545GW-75.0MT500 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pletronics, Inc.

  SM5545GW-75.0MT500 Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM5545GW-75.0MT500 Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM5545GW-75.0MT500 Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM5545GW-75.0MT500 Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM5545GW-75.0MT500 Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM5545GW-75.0MT500 Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM5545GW-75.0MT500 Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc. SM5545GW-75.0MT500 Datasheet HTML 8Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
SM55G Series 2.5 V
CMOS Clock Oscillators
April 2010
www.pletronics.com
425-776-1880
2
Part Number:
SM55
45
G
E
W
- 75.0M
-XX
Packaging code or blank
Part Marking:
T250 = 250 per Tape and Reel
T500 = 500 per Tape and Reel
T1K = 1000 per Tape and Reel
PFF.FFF M
C
YMDxx
or
PFF.FFF M
C YYWWxx
or
PLE SM55
FF.FFF M
CYMDxx
or
P5xYWWx
C FF.FF Mxxx
or
5xYWWxx
FF.FFF M
CPLE xxx
Frequency in MHz
Supply Voltage V
CC
W = 2.5V +
_ 10%
Optional Enhanced OTR
Blank = Temp. range -10 to +70
oC
E = Temp. range -40 to +85
oC
Series Model
Frequency Stability
45 = +
_ 50 ppm
44 = +
_ 25 ppm
20 = +
_ 20 ppm
Series Model
Marking Legend:
PLE = Pletronics
FF.FFF M = Frequency in MHz
YYWW or YWW or YMD = Date of Manufacture (year and week, or year-month-day)
All other marking is internal factory codes
Specifications such as frequency stability, supply voltage and operating temperature range, etc. are
not identified from the marking. External packaging labels and packing list will correctly identify the
ordered Pletronics part number.
Codes for Date Code YMD
Code
10
1234
Code
AB
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Year 2010 2011 2012 2013 2014 Month JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Code
123456789
A
B
C
D
E
F
G
Day
1
23456789
10
11
12
13
14
15
16
Code
H
J
K
L
M
N
P
R
T
U
V
W
X
Y
Z
Day
171819202122232425262728
2930
31


Số phần tương tự - SM5545GW-75.0MT500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM5545GW PLETRONICS-SM5545GW Datasheet
151Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results

Mô tả tương tự - SM5545GW-75.0MT500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pletronics, Inc.
SM5545GV-750M-T250 PLETRONICS-SM5545GV-750M-T250 Datasheet
111Kb / 8P
   SM55G Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545GX-750M-T250 PLETRONICS-SM5545GX-750M-T250 Datasheet
111Kb / 8P
   SM55G Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545GEW PLETRONICS-SM5545GEW Datasheet
151Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TEW PLETRONICS-SM5545TEW Datasheet
151Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7645DEW PLETRONICS-SM7645DEW Datasheet
205Kb / 9P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEW PLETRONICS-SM7745DEW Datasheet
152Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745HEW PLETRONICS-SM7745HEW Datasheet
109Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545MEW PLETRONICS-SM5545MEW Datasheet
150Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7745GEW PLETRONICS-SM7745GEW Datasheet
150Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SQ3345DESW PLETRONICS-SQ3345DESW Datasheet
135Kb / 7P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com