công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF332 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện IRF332
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350 V/400V
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

IRF332 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  IRF332 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRF332 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRF332 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRF332 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRF332 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRF332 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image


Số phần tương tự - IRF332

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF332 SAMSUNG-IRF332 Datasheet
208Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF332 NJSEMI-IRF332 Datasheet
848Kb / 3P
   IRF330-333/IRF730-733 MTM/MTP5N35/5N40 N-Channel Power MOSFETs
IRF332 NJSEMI-IRF332 Datasheet
848Kb / 3P
   IRF330-333/IRF730-733 MTM/MTP5N35/5N40 N-Channel Power MOSFETs
IRF332 NJSEMI-IRF332 Datasheet
848Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5 A, 350 V/400 V
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF332 ISC-IRF332 Datasheet
49Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - IRF332

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
2N6759 FAIRCHILD-2N6759 Datasheet
138Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350V/400V
IRF710-713 FAIRCHILD-IRF710-713 Datasheet
147Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 2.25A, 350-400V
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFP730 TAK_CHEONG-TFP730 Datasheet
345Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 5.5A, 400V, 0.95廓
logo
Intersil Corporation
BUZ60 INTERSIL-BUZ60 Datasheet
41Kb / 5P
   5.5A, 400V, 1.000 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
IRF330 INTERSIL-IRF330 Datasheet
58Kb / 7P
   5.5A, 400V, 1.000 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFF730 TAK_CHEONG-TFF730 Datasheet
325Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET 5.5A, 400V, 0.95廓
logo
Intersil Corporation
IRF730 INTERSIL-IRF730 Datasheet
54Kb / 7P
   5.5A, 400V, 1.000 Ohm, N-Channel Power MOSFET
July 1999
logo
Unisonic Technologies
UF730 UTC-UF730 Datasheet
167Kb / 6P
   5.5A, 400V, 1.0 OHM, N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF330 NJSEMI-IRF330 Datasheet
848Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5 A, 350 V/400 V
logo
Shindengen Electric Mfg...
P23F40HP2FM SHINDENGEN-P23F40HP2FM Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFETs 400V, 23A, N-channel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com