công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF233 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện IRF233
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Power MOSFETs, 12A, 150-200 V
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

IRF233 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  IRF233 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRF233 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRF233 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRF233 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRF233 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRF233 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image


Số phần tương tự - IRF233

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF233 SAMSUNG-IRF233 Datasheet
212Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Intersil Corporation
IRF233 INTERSIL-IRF233 Datasheet
69Kb / 7P
   8.0A and 9.0A, 150V and 200V, 0.4 and 0.6 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF233 NJSEMI-IRF233 Datasheet
106Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 12 A, 150-200 V
IRF233 NJSEMI-IRF233 Datasheet
106Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 12 A, 150-200 V
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF233 ISC-IRF233 Datasheet
48Kb / 2P
   High Power,High Speed Applications
More results

Mô tả tương tự - IRF233

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF610 NJSEMI-IRF610 Datasheet
113Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs 3.5 A, 150-200 V
MTP2N18 NJSEMI-MTP2N18 Datasheet
113Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs 3.5 A, 150-200 V
MTP12N18 NJSEMI-MTP12N18 Datasheet
106Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 12 A, 150-200 V
IRF230 NJSEMI-IRF230 Datasheet
106Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 12 A, 150-200 V
2N6765 NJSEMI-2N6765 Datasheet
92Kb / 2P
   N-Channel Power MOSFETs 30 A,150 V/200 V
logo
Shindengen Electric Mfg...
P12FE7R5SBK SHINDENGEN-P12FE7R5SBK Datasheet
1Mb / 7P
   Power MOSFETs 75V, 12A, N-channel
logo
Fairchild Semiconductor
2N6769 FAIRCHILD-2N6769 Datasheet
137Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 12A, 450V/500V
logo
Intersil Corporation
RFD3055 INTERSIL-RFD3055 Datasheet
82Kb / 8P
   12A, 60V, 0.150 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
RFD3055SM9A FAIRCHILD-RFD3055SM9A Datasheet
424Kb / 8P
   12A, 60V, 0.150 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFP3055 FAIRCHILD-RFP3055 Datasheet
418Kb / 8P
   12A, 60V, 0.150 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com