công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF120-123 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện IRF120-123
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

IRF120-123 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  IRF120-123 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRF120-123 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRF120-123 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRF120-123 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRF120-123 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image


Số phần tương tự - IRF120-123

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF120 SAMSUNG-IRF120 Datasheet
213Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Intersil Corporation
IRF120 INTERSIL-IRF120 Datasheet
68Kb / 7P
   8.0A and 9.2A, 80V and 100V, 0.27 and 0.36 Ohm, N-Channel, Power MOSFETs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF120 NJSEMI-IRF120 Datasheet
798Kb / 3P
   IRF120-123/IRF520-523 MTP10N08/10N10 N-Channel Power MOSFETs
IRF120 NJSEMI-IRF120 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
IRF120 NJSEMI-IRF120 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
More results

Mô tả tương tự - IRF120-123

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF120 NJSEMI-IRF120 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
IRF520 NJSEMI-IRF520 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
logo
Fairchild Semiconductor
IRF130-133 FAIRCHILD-IRF130-133 Datasheet
180Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFETs, 20 A, 60-100 V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF140 NJSEMI-IRF140 Datasheet
103Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 27 A, 60-100 V
logo
Fairchild Semiconductor
IRF150-153 FAIRCHILD-IRF150-153 Datasheet
125Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 40 A, 60 V/100 V
2N6755 FAIRCHILD-2N6755 Datasheet
136Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 14 A, 60 A/100 V
logo
Texas Instruments
CSD18533Q5A TI-CSD18533Q5A Datasheet
1Mb / 11P
[Old version datasheet]   60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18537NQ5A TI1-CSD18537NQ5A_14 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   60 V N-Channel NexFET??Power MOSFETs
CSD18534Q5A TI-CSD18534Q5A Datasheet
777Kb / 12P
[Old version datasheet]   60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18533KCS TI-CSD18533KCS Datasheet
699Kb / 9P
[Old version datasheet]   60-V, N-Channel NexFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com