công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA76645P3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA76645P3
Giải thích chi tiết về linh kiện  75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76645P3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA76645P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA76645P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76645P3, HUFA76645S3S Rev. B
Test Circuits and Waveforms
FIGURE 17. UNCLAMPED ENERGY TEST CIRCUIT
FIGURE 18. UNCLAMPED ENERGY WAVEFORMS
FIGURE 19. GATE CHARGE TEST CIRCUIT
FIGURE 20. GATE CHARGE WAVEFORMS
FIGURE 21. SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
FIGURE 22. SWITCHING TIME WAVEFORM
tP
VGS
0.01
L
IAS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY tP TO OBTAIN
REQUIRED PEAK IAS
0V
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0
RL
VGS
+
-
VDS
VDD
DUT
Ig(REF)
VDD
Qg(TH)
VGS = 1V
Qg(5)
VGS = 5V
Qg(TOT)
VGS = 10V
VDS
VGS
Ig(REF)
0
0
Qgs
Qgd
VGS
RL
RGS
DUT
+
-
VDD
VDS
VGS
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0
HUFA76645P3, HUFA76645S3S


Số phần tương tự - HUFA76645P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76645S3ST FAIRCHILD-HUFA76645S3ST Datasheet
309Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - HUFA76645P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76645P3 FAIRCHILD-HUF76645P3 Datasheet
218Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76645P3 INTERSIL-HUF76645P3 Datasheet
107Kb / 9P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76645S3ST FAIRCHILD-HUFA76645S3ST Datasheet
309Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76443P3 INTERSIL-HUF76443P3 Datasheet
336Kb / 9P
   75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76445P3 FAIRCHILD-HUF76445P3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76443P3 FAIRCHILD-HUFA76443P3 Datasheet
213Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76445P3 FAIRCHILD-HUFA76445P3 Datasheet
149Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76443P3 FAIRCHILD-HUF76443P3 Datasheet
212Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76445P3 INTERSIL-HUF76445P3 Datasheet
332Kb / 9P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75652G3 FAIRCHILD-HUF75652G3 Datasheet
195Kb / 10P
   75A, 100V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com