công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA76443P3 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA76443P3
Giải thích chi tiết về linh kiện  75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76443P3 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA76443P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76443P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76443P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76443P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76443P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76443P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76443P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76443P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA76443P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76443P3, HUFA76443S3S Rev. B
SPICE Thermal Model
REV 25 August 1999
HUFA76443T
CTHERM1 th 6 5.50e-3
CTHERM2 6 5 2.50e-2
CTHERM3 5 4 1.75e-2
CTHERM4 4 3 1.00e-2
CTHERM5 3 2 4.85e-2
CTHERM6 2 tl 12.55
RTHERM1 th 6 3.89e-3
RTHERM2 6 5 9.69e-3
RTHERM3 5 4 2.73e-2
RTHERM4 4 3 1.53e-1
RTHERM5 3 2 2.31e-1
RTHERM6 2 tl 3.07e-2
SABER Thermal Model
SABER thermal model HUFA76443T
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 = 5.50e-3
ctherm.ctherm2 6 5 = 2.50e-2
ctherm.ctherm3 5 4 = 1.75e-2
ctherm.ctherm4 4 3 = 1.00e-2
ctherm.ctherm5 3 2 = 4.85e-2
ctherm.ctherm6 2 tl = 12.55
rtherm.rtherm1 th 6 = 3.89e-3
rtherm.rtherm2 6 5 = 9.69e-3
rtherm.rtherm3 5 4 = 2.73e-2
rtherm.rtherm4 4 3 = 1.53e-1
rtherm.rtherm5 3 2 = 2.31e-1
rtherm.rtherm6 2 tl = 3.07e-2
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE
HUFA76443P3, HUFA76443S3S


Số phần tương tự - HUFA76443P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76445P3 FAIRCHILD-HUFA76445P3 Datasheet
149Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76445S3S FAIRCHILD-HUFA76445S3S Datasheet
149Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - HUFA76443P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76443P3 FAIRCHILD-HUF76443P3 Datasheet
212Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76443P3 INTERSIL-HUF76443P3 Datasheet
336Kb / 9P
   75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76445P3 FAIRCHILD-HUF76445P3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76445P3 FAIRCHILD-HUFA76445P3 Datasheet
149Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76445P3 INTERSIL-HUF76445P3 Datasheet
332Kb / 9P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76645P3 FAIRCHILD-HUFA76645P3 Datasheet
219Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76645P3 INTERSIL-HUF76645P3 Datasheet
107Kb / 9P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76645P3 FAIRCHILD-HUF76645P3 Datasheet
218Kb / 10P
   75A, 100V, 0.015 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76407D3 FAIRCHILD-HUF76407D3 Datasheet
234Kb / 10P
   11A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76409P3 FAIRCHILD-HUF76409P3 Datasheet
207Kb / 10P
   17A, 60V, 0.070 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com