công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA76439S3S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA76439S3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  71A, 60V, 0.014 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76439S3S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  HUFA76439S3S Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439S3S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439S3S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439S3S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439S3S Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439S3S Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439S3S Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439S3S Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76439S3S Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76439P3, HUFA76439S3S Rev. B1
FIGURE 11. NORMALIZED GATE THRESHOLD VOLTAGE vs
JUNCTION TEMPERATURE
FIGURE 12. NORMALIZED DRAIN TO SOURCE BREAKDOWN
VOLTAGE vs JUNCTION TEMPERATURE
FIGURE 13. CAPACITANCE vs DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
NOTE: Refer to Fairchild Application Notes AN7254 and AN7260.
FIGURE 14. GATE CHARGE WAVEFORMS FOR CONSTANT
GATE CURRENT
FIGURE 15. SWITCHING TIME vs GATE RESISTANCE
FIGURE 16. SWITCHING TIME vs GATE RESISTANCE
Typical Performance Curves (Continued)
0.4
0.8
1.0
1.2
-80
-40
0
40
80
120
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
VGS = VDS, ID = 250µA
0.6
160
0.9
1.0
1.1
1.2
-80
-40
0
40
80
120
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA
160
160
50
1000
5000
0.1
1.0
10
60
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
COSS ≅ CDS + CGD
CRSS = CGD
100
0
2
4
6
8
10
0
1530
456075
VDD = 30V
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 50A
ID = 25A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:
400
800
1000
0
10203040
50
0
RGS, GATE TO SOURCE RESISTANCE (Ω)
VGS = 4.5V, VDD = 30V, ID = 50A
td(OFF)
tr
tf
td(ON)
200
600
200
300
400
500
0
102030
40
50
0
RGS, GATE TO SOURCE RESISTANCE (Ω)
VGS = 10V, VDD = 30V, ID = 75A
td(OFF)
tr
td(ON)
tf
100
HUFA76439P3, HUFA76439S3S


Số phần tương tự - HUFA76439S3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76432P3 FAIRCHILD-HUFA76432P3 Datasheet
216Kb / 10P
   55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76432S3S FAIRCHILD-HUFA76432S3S Datasheet
216Kb / 10P
   55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76437P3 FAIRCHILD-HUFA76437P3 Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76437S3S FAIRCHILD-HUFA76437S3S Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
More results

Mô tả tương tự - HUFA76439S3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76439P3 FAIRCHILD-HUF76439P3 Datasheet
210Kb / 10P
   71A, 60V, 0.014 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76439P3 INTERSIL-HUF76439P3 Datasheet
334Kb / 9P
   71A, 60V, 0.014 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76407D3 FAIRCHILD-HUF76407D3 Datasheet
234Kb / 10P
   11A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76409P3 FAIRCHILD-HUF76409P3 Datasheet
207Kb / 10P
   17A, 60V, 0.070 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76437P3 FAIRCHILD-HUF76437P3 Datasheet
217Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76409P3 FAIRCHILD-HUFA76409P3 Datasheet
207Kb / 10P
   17A, 60V, 0.070 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76407P3 FAIRCHILD-HUF76407P3 Datasheet
209Kb / 10P
   12A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76445P3 FAIRCHILD-HUF76445P3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76443P3 FAIRCHILD-HUFA76443P3 Datasheet
213Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76413D3 FAIRCHILD-HUF76413D3 Datasheet
205Kb / 10P
   20A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com