công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM16W08-SG bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện FM16W08-SG
Giải thích chi tiết về linh kiện  64Kb Wide Voltage Bytewide F-RAM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

FM16W08-SG bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Cypress Semiconductor

Back Button FM16W08-SG Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor FM16W08-SG Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
FM16W08
Document Number: 001-86210 Rev. **
Page 10 of 12
28-pin SOIC (JEDEC MS-013 variation AE)
All dimensions in millimeters
Pin 1
7.50 ±0.10
10.30 ±0.30
17.90 ±0.20
0.10
0.30
2.35
2.65
0.33
0.51
1.27 typ
0.10
0.25
0.75
45
0.40
1.27
0.23
0.32
0?- 8?
SOIC Package Marking Scheme
Legend:
XXXXXX= part number, P= package type (-SG)
R=rev code, YY=year, WW=work week, LLLLLL= lot code
Example: FM16W08, 70ns speed, “Green”/RoHS SOIC package,
A die rev., Year 2010, Work Week 37, Lot code 00002G
RAMTRON
FM16W08-SG
A103700002G
RAMTRON
XXXXXXX-P
RYYWWLLLLLL


Số phần tương tự - FM16W08-SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ramtron International C...
FM16W08-SG RAMTRON-FM16W08-SG Datasheet
96Kb / 11P
   64Kb Wide Voltage Bytewide F-RAM
logo
Cypress Semiconductor
FM16W08-SG CYPRESS-FM16W08-SG Datasheet
326Kb / 18P
   64-Kbit (8 K 횞 8) Wide Voltage Bytewide F-RAM Memory
FM16W08-SGTR CYPRESS-FM16W08-SGTR Datasheet
326Kb / 18P
   64-Kbit (8 K 횞 8) Wide Voltage Bytewide F-RAM Memory
More results

Mô tả tương tự - FM16W08-SG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ramtron International C...
FM16W08 RAMTRON-FM16W08 Datasheet
96Kb / 11P
   64Kb Wide Voltage Bytewide F-RAM
FM1608B RAMTRON-FM1608B Datasheet
94Kb / 11P
   64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
FM18W08 RAMTRON-FM18W08 Datasheet
333Kb / 11P
   256Kb Wide Voltage Bytewide F-RAM
logo
Cypress Semiconductor
FM1608B CYPRESS-FM1608B Datasheet
342Kb / 14P
   64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
FM18W08 CYPRESS-FM18W08 Datasheet
325Kb / 12P
   256Kb Wide Voltage Bytewide F-RAM
logo
Ramtron International C...
FM28V100 RAMTRON-FM28V100 Datasheet
147Kb / 13P
   1Mbit Bytewide F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM28V020 CYPRESS-FM28V020 Datasheet
410Kb / 16P
   256Kbit Bytewide F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM28V020 RAMTRON-FM28V020 Datasheet
165Kb / 14P
   256Kbit Bytewide F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM16W08 CYPRESS-FM16W08 Datasheet
326Kb / 18P
   64-Kbit (8 K 횞 8) Wide Voltage Bytewide F-RAM Memory
FM28V100 CYPRESS-FM28V100 Datasheet
423Kb / 13P
   1Mbit Bytewide F-RAM Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com