công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG211AKRZ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG211AKRZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  LC2MOS Quad SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG211AKRZ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADG211AKRZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG211AKRZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG211AKRZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG211AKRZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG211AKRZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG211AKRZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG211AKRZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG211AKRZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG211AKRZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
ADG211A/ADG212A
Data Sheet
Rev. C | Page 10 of 16
TEST CIRCUITS
Figure 21.
Figure 22.
Figure 23.
Figure 24.
Figure 25.
IDS
V1
S
VS
RON = V1/IDS
D
SD
VD
VS
ID (OFF)
IS (OFF)
A
A
SD
VD
VS
ID (ON)
A
+5V
VL
+15V
VDD
2V
VIN
GND
VSS
–15V
VOUT
D1
S1
D2
S2
IN1
IN2
14pF
330Ω
*
*
* BOTH THE BUFFER AND INVERTER SHOULD
HAVE THE SAME PROPAGATION DELAY.
ADG211A
ADG212A
VOUT
VIN
3V
VIN
3V
50%
tOPEN
+5V
VL
VDD
VDD
2V
GND
VSS
VSS
VOUT
D
S
IN
VIN
14pF
330Ω
50%
50%
50%
50%
90%
90%
ADG211A
ADG212A
VIN
VIN
VOUT
3V
3V
tON
tOFF


Số phần tương tự - ADG211AKRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG211AKR AD-ADG211AKR Datasheet
277Kb / 8P
   LC2MOS QUAD SPST SWITCHES
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADG211AKRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG444BRZ AD-ADG444BRZ Datasheet
394Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG211AKNZ AD-ADG211AKNZ Datasheet
311Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. C
ADG442BRZ AD-ADG442BRZ Datasheet
394Kb / 16P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG202AKNZ AD-ADG202AKNZ Datasheet
232Kb / 6P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG201A AD-ADG201A Datasheet
228Kb / 6P
   LC2MOS QUAD SPST SWITCHES
REV. A
ADG211A AD-ADG211A Datasheet
277Kb / 8P
   LC2MOS QUAD SPST SWITCHES
REV. B
ADG441 AD-ADG441 Datasheet
323Kb / 9P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. 0
ADG201AKRZ AD-ADG201AKRZ Datasheet
233Kb / 6P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
ADG221 AD-ADG221 Datasheet
230Kb / 6P
   LC2MOS QUAD SPST SWITCHES
REV. B
ADG201AKNZ AD-ADG201AKNZ Datasheet
232Kb / 6P
   LC2MOS Quad SPST Switches
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com