công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA76429D3S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA76429D3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76429D3S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  HUFA76429D3S Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HUFA76429D3S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76429D3S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76429D3S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76429D3S Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76429D3S Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76429D3S Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76429D3S Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76429D3S Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76429D3, HUFA76429D3S Rev. B
Typical Performance Curves
FIGURE 1. NORMALIZED POWER DISSIPATION vs CASE
TEMPERATURE
FIGURE 2. MAXIMUM CONTINUOUS DRAIN CURRENT vs
CASE TEMPERATURE
FIGURE 3. NORMALIZED MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIGURE 4. PEAK CURRENT CAPABILITY
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
0
0
25
50
75
100
175
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
125
150
25
15
20
50
75
100
125
150
0
25
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
VGS = 4.5V
VGS = 10V
175
5
10
0.1
1
2
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
0.01
10-5
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (s)
SINGLE PULSE
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJC x RθJC + TC
PDM
t1
t2
DUTY CYCLE - DESCENDING ORDER
0.5
0.2
0.1
0.05
0.01
0.02
100
600
10
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
10-5
t, PULSE WIDTH (s)
TRANSCONDUCTANCE
MAY LIMIT CURRENT
IN THIS REGION
TC = 25
oC
I = I25
175 - TC
150
FOR TEMPERATURES
ABOVE 25oC DERATE PEAK
CURRENT AS FOLLOWS:
VGS = 10V
VGS = 5V
HUFA76429D3, HUFA76429D3S


Số phần tương tự - HUFA76429D3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76429D3ST FAIRCHILD-HUFA76429D3ST Datasheet
352Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFETs
logo
ON Semiconductor
HUFA76429D3ST-F085 ONSEMI-HUFA76429D3ST-F085 Datasheet
420Kb / 11P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFETs
September-2017, Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - HUFA76429D3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76429D3 FAIRCHILD-HUF76429D3 Datasheet
200Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76429D3 INTERSIL-HUF76429D3 Datasheet
332Kb / 9P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
HUFA76429D3ST-F085 ONSEMI-HUFA76429D3ST-F085 Datasheet
420Kb / 11P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFETs
September-2017, Rev. 1
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76429D3ST FAIRCHILD-HUFA76429D3ST Datasheet
352Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFETs
HUFA76419D3 FAIRCHILD-HUFA76419D3 Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76413D3 FAIRCHILD-HUFA76413D3 Datasheet
205Kb / 10P
   20A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76423D3 FAIRCHILD-HUFA76423D3 Datasheet
200Kb / 10P
   20A, 60V, 0.037 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF76009P3 INTERSIL-HUF76009P3 Datasheet
243Kb / 11P
   20A, 20V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76009P3 FAIRCHILD-HUF76009P3 Datasheet
252Kb / 12P
   20A, 20V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level Power MOSFETs
HUF76429D3 FAIRCHILD-HUF76429D3_05 Datasheet
282Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com