công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA76419P3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA76419P3
Giải thích chi tiết về linh kiện  27A, 60V, 0.040 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76419P3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA76419P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76419P3, HUFA76419S3S Rev. B
Test Circuits and Waveforms
FIGURE 17. UNCLAMPED ENERGY TEST CIRCUIT
FIGURE 18. UNCLAMPED ENERGY WAVEFORMS
FIGURE 19. GATE CHARGE TEST CIRCUIT
FIGURE 20. GATE CHARGE WAVEFORMS
FIGURE 21. SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
FIGURE 22. SWITCHING TIME WAVEFORM
tP
VGS
0.01
L
IAS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY tP TO OBTAIN
REQUIRED PEAK IAS
0V
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0
RL
VGS
+
-
VDS
VDD
DUT
Ig(REF)
VDD
Qg(TH)
VGS = 1V
Qg(5)
VGS = 5V
Qg(TOT)
VGS = 10V
VDS
VGS
Ig(REF)
0
0
Qgs
Qgd
VGS
RL
RGS
DUT
+
-
VDD
VDS
VGS
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0
HUFA76419P3, HUFA76419S3S


Số phần tương tự - HUFA76419P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76419D3 FAIRCHILD-HUFA76419D3 Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76419D3S FAIRCHILD-HUFA76419D3S Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
More results

Mô tả tương tự - HUFA76419P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HUF76419P3 INTERSIL-HUF76419P3 Datasheet
334Kb / 9P
   27A, 60V, 0.040 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76419P3 FAIRCHILD-HUF76419P3 Datasheet
215Kb / 10P
   27A, 60V, 0.040 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76432P3 FAIRCHILD-HUFA76432P3 Datasheet
216Kb / 10P
   55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76437P3 FAIRCHILD-HUFA76437P3 Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76423P3 FAIRCHILD-HUFA76423P3 Datasheet
241Kb / 10P
   33A, 60V, 0.035 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76419D3 FAIRCHILD-HUFA76419D3 Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76429D3 FAIRCHILD-HUFA76429D3 Datasheet
229Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76423D3 FAIRCHILD-HUFA76423D3 Datasheet
200Kb / 10P
   20A, 60V, 0.037 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76429P3 FAIRCHILD-HUFA76429P3 Datasheet
208Kb / 10P
   44A, 60V, 0.025 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76407D3 FAIRCHILD-HUFA76407D3 Datasheet
234Kb / 10P
   11A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com