công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA76413DK8T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA76413DK8T
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET 60V, 4.8A, 56m?
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76413DK8T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  HUFA76413DK8T Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413DK8T Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413DK8T Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413DK8T Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413DK8T Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413DK8T Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413DK8T Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413DK8T Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413DK8T Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. B
Figure 5. Forward Bias Safe Operating Area
Figure 6. Unclamped Inductive Switching
Capability
Figure 7. Transfer Characteristics
Figure 8. Saturation Characteristics
Figure 9. Drain to Source On Resistance vs Gate
Voltage and Drain Current
Figure 10. Normalized Drain to Source On
Resistance vs Junction Temperature
Typical Characteristics T
A = 25°C unless otherwise noted
1
10
100
110
100
0.2
200
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
TJ = MAX RATED
TA = 25
oC
SINGLE PULSE
LIMITED BY rDS(ON)
AREA MAY BE
OPERATION IN THIS
100
µs
10ms
1ms
1
10
0.1
1
10
15
40
tAV, TIME IN AVALANCHE (ms)
STARTING TJ = 25
oC
STARTING TJ = 150
oC
tAV = (L)(IAS)/(1.3*RATED BVDSS - VDD)
If R = 0
If R
≠ 0
tAV = (L/R)ln[(IAS*R)/(1.3*RATED BVDSS - VDD) +1]
0
5
10
15
20
25
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VDD = 15V
TJ = 150
oC
TJ = 25
oC
TJ = -55
oC
0
5
10
15
20
25
0
0.5
1.0
1.5
2.0
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 3.5V
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
VGS = 3V
TA = 25
oC
VGS = 5V
VGS = 10V
40
50
60
70
80
90
100
2468
10
ID = 1A
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = 5.1A
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX
0.5
1.0
1.5
2.0
-80
-40
0
40
80
120
160
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
VGS = 10V, ID =5.1A
PULSE DURATION = 80
µs
DUTY CYCLE = 0.5% MAX


Số phần tương tự - HUFA76413DK8T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76413DK8T FAIRCHILD-HUFA76413DK8T_10 Datasheet
622Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET 60V, 4.8A, 56m廓
More results

Mô tả tương tự - HUFA76413DK8T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76413DK8T FAIRCHILD-HUFA76413DK8T_10 Datasheet
622Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET 60V, 4.8A, 56m廓
HUF76407D3 FAIRCHILD-HUF76407D3 Datasheet
234Kb / 10P
   11A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76409P3 FAIRCHILD-HUF76409P3 Datasheet
207Kb / 10P
   17A, 60V, 0.070 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76437P3 FAIRCHILD-HUF76437P3 Datasheet
217Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76409P3 FAIRCHILD-HUFA76409P3 Datasheet
207Kb / 10P
   17A, 60V, 0.070 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76407P3 FAIRCHILD-HUF76407P3 Datasheet
209Kb / 10P
   12A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76445P3 FAIRCHILD-HUF76445P3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76443P3 FAIRCHILD-HUFA76443P3 Datasheet
213Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0095 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUF76413D3 FAIRCHILD-HUF76413D3 Datasheet
205Kb / 10P
   20A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76445P3 FAIRCHILD-HUFA76445P3 Datasheet
149Kb / 10P
   75A, 60V, 0.0075 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com