công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA76413D3S bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA76413D3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  20A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76413D3S bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA76413D3S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413D3S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413D3S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413D3S Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413D3S Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413D3S Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413D3S Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413D3S Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA76413D3S Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76413D3, HUFA76413D3S Rev. B
SABER Electrical Model
REV 31 August 1999
template HUFA76413d3 n2,n1,n3
electrical n2,n1,n3
{
var i iscl
d..model dbodymod = (is = 5.4e-13, cjo = 8.2e-10, tt = 3.8e-8, m = 0.52)
d..model dbreakmod = ()
d..model dplcapmod = (cjo = 5.5e-10, is = 1e-30, n=10, m = 0.8 )
m..model mmedmod = (type=_n, vto = 1.95, kp = 2.6, is = 1e-30, tox = 1)
m..model mstrongmod = (type=_n, vto = 2.32, kp = 28, is = 1e-30, tox = 1)
m..model mweakmod = (type=_n, vto = 1.65, kp = 0.02, is = 1e-30, tox = 1)
sw_vcsp..model s1amod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = -5.5, voff = -2.5)
sw_vcsp..model s1bmod = (ron =1e-5, roff = 0.1, von = -2.5, voff = -5.5)
sw_vcsp..model s2amod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = -0.5, voff = 0)
sw_vcsp..model s2bmod = (ron = 1e-5, roff = 0.1, von = 0, voff = -0.5)
c.ca n12 n8 = 8.5e-10
c.cb n15 n14 = 8.5e-10
c.cin n6 n8 = 6.05e-10
d.dbody n7 n71 = model=dbodymod
d.dbreak n72 n11 = model=dbreakmod
d.dplcap n10 n5 = model=dplcapmod
i.it n8 n17 = 1
l.ldrain n2 n5 = 1e-9
l.lgate n1 n9 = 5.1e-9
l.lsource n3 n7 = 4.8e-9
m.mmed n16 n6 n8 n8 = model=mmedmod, l=1u, w=1u
m.mstrong n16 n6 n8 n8 = model=mstrongmod, l=1u, w=1u
m.mweak n16 n21 n8 n8 = model=mweakmod, l=1u, w=1u
res.rbreak n17 n18 = 1, tc1 = 1.2e-3, tc2 = -1e-6
res.rdbody n71 n5 = 1.1e-2, tc1 = 1.5e-3, tc2 = 5e-6
res.rdbreak n72 n5 = 3.5e-1, tc1 = 1e-3, tc2 = -6.5e-6
res.rdrain n50 n16 = 2.2e-2, tc1 = 7.8e-3, tc2 = 1.5e-5
res.rgate n9 n20 = 2.4
res.rldrain n2 n5 = 10
res.rlgate n1 n9 = 51
res.rlsource n3 n7 = 48
res.rslc1 n5 n51 = 1e-6, tc1 = 3.5e-3, tc2 = 2e-6
res.rslc2 n5 n50 = 1e3
res.rsource n8 n7 = 1.03e-2, tc1 = 1e-3, tc2 = 1e-6
res.rvtemp n18 n19 = 1, tc1 = -1.7e-3, tc2 = 1e-6
res.rvthres n22 n8 = 1, tc1 = -2e-3, tc2 = -4.3e-6
spe.ebreak n11 n7 n17 n18 = 65.6
spe.eds n14 n8 n5 n8 = 1
spe.egs n13 n8 n6 n8 = 1
spe.esg n6 n10 n6 n8 = 1
spe.evtemp n20 n6 n18 n22 = 1
spe.evthres n6 n21 n19 n8 = 1
sw_vcsp.s1a n6 n12 n13 n8 = model=s1amod
sw_vcsp.s1b n13 n12 n13 n8 = model=s1bmod
sw_vcsp.s2a n6 n15 n14 n13 = model=s2amod
sw_vcsp.s2b n13 n15 n14 n13 = model=s2bmod
v.vbat n22 n19 = dc=1
equations {
i (n51->n50) +=iscl
iscl: v(n51,n50) = ((v(n5,n51)/(1e-9+abs(v(n5,n51))))*((abs(v(n5,n51)*1e6/50))** 3.9))
}
}
18
22
+
-
6
8
+
-
19
8
+
-
17
18
6
8
+
-
5
8
+
-
RBREAK
RVTEMP
VBAT
RVTHRES
IT
17
18
19
22
12
13
15
S1A
S1B
S2A
S2B
CA
CB
EGS
EDS
14
8
13
8
14
13
MWEAK
EBREAK
DBODY
RSOURCE
SOURCE
11
7
3
LSOURCE
RLSOURCE
CIN
RDRAIN
EVTHRES
16
21
8
MMED
MSTRO
DRAIN
2
LDRAIN
RLDRAIN
DBREAK
DPLCAP
ISCL
RSLC1
10
5
51
50
RSLC2
1
GATE
RGATE
EVTEMP
9
ESG
LGATE
RLGATE
20
+
-
+
-
+
-
6
RDBODY
RDBREAK
72
71
HUFA76413D3, HUFA76413D3S


Số phần tương tự - HUFA76413D3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76413DK8T FAIRCHILD-HUFA76413DK8T Datasheet
269Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET 60V, 4.8A, 56m?
HUFA76413DK8T FAIRCHILD-HUFA76413DK8T_10 Datasheet
622Kb / 11P
   N-Channel Logic Level UltraFET짰 Power MOSFET 60V, 4.8A, 56m廓
More results

Mô tả tương tự - HUFA76413D3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HUF76413D3 INTERSIL-HUF76413D3 Datasheet
105Kb / 9P
   20A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76413D3 FAIRCHILD-HUF76413D3 Datasheet
205Kb / 10P
   20A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76419D3 FAIRCHILD-HUFA76419D3 Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76429D3 FAIRCHILD-HUFA76429D3 Datasheet
229Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76423D3 FAIRCHILD-HUFA76423D3 Datasheet
200Kb / 10P
   20A, 60V, 0.037 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76413P3 FAIRCHILD-HUFA76413P3 Datasheet
207Kb / 10P
   22A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF76413P3 INTERSIL-HUF76413P3 Datasheet
105Kb / 9P
   22A, 60V, 0.056 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76423D3 FAIRCHILD-HUF76423D3 Datasheet
199Kb / 10P
   20A, 60V, 0.037 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETFairchild
logo
Intersil Corporation
HUF76419D3 INTERSIL-HUF76419D3 Datasheet
332Kb / 9P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76419D3 FAIRCHILD-HUF76419D3 Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com