công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA75842P3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA75842P3
Giải thích chi tiết về linh kiện  43A, 150V, 0.042 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA75842P3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  HUFA75842P3 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA75842P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA75842P3, HUFA75842S3S Rev. B
FIGURE 11. NORMALIZED DRAIN TO SOURCE BREAKDOWN
VOLTAGE vs JUNCTION TEMPERATURE
FIGURE 12. CAPACITANCE vs DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
NOTE: Refer to Fairchild Application Notes AN7254 and AN7260.
FIGURE 13. GATE CHARGE WAVEFORMS FOR CONSTANT GATE CURRENT
Typical Performance Curves (Continued)
0.9
1.0
1.1
1.2
-80
-40
0
40
80
120
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA
160
160
50
100
1000
7000
0.1
1.0
10
100
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
CRSS = CGD
COSS ≅ CDS + CGD
0
2
4
6
8
10
040
60
80
VDD = 75V
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 43A
ID = 22A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:
20
HUFA75842P3, HUFA75842S3S


Số phần tương tự - HUFA75842P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75823D3 FAIRCHILD-HUFA75823D3 Datasheet
212Kb / 10P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75823D3S FAIRCHILD-HUFA75823D3S Datasheet
212Kb / 10P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75829D3 FAIRCHILD-HUFA75829D3 Datasheet
192Kb / 10P
   18A, 150V, 0.110 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75829D3S FAIRCHILD-HUFA75829D3S Datasheet
192Kb / 10P
   18A, 150V, 0.110 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75831SK8 FAIRCHILD-HUFA75831SK8 Datasheet
250Kb / 11P
   3A, 150V, 0.095 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - HUFA75842P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75842P3 FAIRCHILD-HUF75842P3 Datasheet
197Kb / 10P
   43A, 150V, 0.042 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF75842P3 INTERSIL-HUF75842P3 Datasheet
123Kb / 9P
   43A, 150V, 0.042 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF75829D3 INTERSIL-HUF75829D3 Datasheet
122Kb / 9P
   18A, 150V, 0.110 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF75823D3 INTERSIL-HUF75823D3 Datasheet
186Kb / 11P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75823D3 FAIRCHILD-HUF75823D3 Datasheet
211Kb / 10P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF75831SK8 FAIRCHILD-HUF75831SK8 Datasheet
250Kb / 11P
   3A, 150V, 0.095 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75823D3 FAIRCHILD-HUFA75823D3 Datasheet
212Kb / 10P
   14A, 150V, 0.150 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUFA75852G3 FAIRCHILD-HUFA75852G3 Datasheet
193Kb / 10P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
HUF75831SK8 INTERSIL-HUF75831SK8 Datasheet
182Kb / 12P
   3A, 150V, 0.095 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
HUF75852G3 INTERSIL-HUF75852G3 Datasheet
129Kb / 10P
   75A, 150V, 0.016 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com