công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA75617D3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA75617D3
Giải thích chi tiết về linh kiện  16A, 100V, 0.090 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA75617D3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  HUFA75617D3 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HUFA75617D3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA75617D3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA75617D3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA75617D3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA75617D3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA75617D3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA75617D3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA75617D3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA75617D3 Rev. B
FIGURE 11. NORMALIZED DRAIN TO SOURCE BREAKDOWN
VOLTAGE vs JUNCTION TEMPERATURE
FIGURE 12. CAPACITANCE vs DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
NOTE: Refer to Fairchild Application Notes AN7254 and AN7260.
FIGURE 13. GATE CHARGE WAVEFORMS FOR CONSTANT GATE CURRENT
Typical Performance Curves (Continued)
0.9
1.0
1.1
1.2
-80
-40
0
40
80
120
200
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA
160
10
100
1000
2000
0.1
1.0
10
100
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
CRSS = CGD
COSS CDS + CGD
0
2
4
6
8
10
015
VDD = 50V
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 16A
ID = 10A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:
10
20
5
ID = 4A
HUFA75617D3


Số phần tương tự - HUFA75617D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75623P3 FAIRCHILD-HUFA75623P3 Datasheet
199Kb / 10P
   22A, 100V, 0.064 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75623S3ST FAIRCHILD-HUFA75623S3ST Datasheet
199Kb / 10P
   22A, 100V, 0.064 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75631P3 FAIRCHILD-HUFA75631P3 Datasheet
201Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75631S3ST FAIRCHILD-HUFA75631S3ST Datasheet
201Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75631SK8 FAIRCHILD-HUFA75631SK8 Datasheet
251Kb / 11P
   5.5A, 100V, 0.039 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - HUFA75617D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75617D3 FAIRCHILD-HUF75617D3 Datasheet
197Kb / 10P
   16A, 100V, 0.090 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUF75617D3ST FAIRCHILD-HUF75617D3ST Datasheet
203Kb / 10P
   16A, 100V, 0.090 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF75307P3 INTERSIL-HUF75307P3 Datasheet
204Kb / 18P
   15A, 55V, 0.090 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75307P3 FAIRCHILD-HUF75307P3 Datasheet
219Kb / 10P
   15A, 55V, 0.090 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75307P3 FAIRCHILD-HUFA75307P3 Datasheet
217Kb / 10P
   15A, 55V, 0.090 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75623P3 FAIRCHILD-HUF75623P3 Datasheet
199Kb / 10P
   22A, 100V, 0.064 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUF75639G3 FAIRCHILD-HUF75639G3 Datasheet
229Kb / 10P
   56A, 100V, 0.025 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75639S3ST FAIRCHILD-HUFA75639S3ST Datasheet
236Kb / 7P
   56A, 100V, 0.025 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75645P3 FAIRCHILD-HUF75645P3 Datasheet
204Kb / 10P
   75A, 100V, 0.014 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
HUFA75631P3 FAIRCHILD-HUFA75631P3 Datasheet
201Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com