công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA75339S3S bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA75339S3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  75A, 55V, 0.012 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA75339S3S bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA75339S3S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA75339S3S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA75339S3S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA75339S3S Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA75339S3S Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA75339S3S Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA75339S3S Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA75339S3S Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA75339S3S Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA75339G3, HUFA75339P3, HUFA75339S3S Rev. B
SPICE Thermal Model
REV 11 February 1999
HUFA75339
CTHERM1 th 6 5.00e-3
CTHERM2 6 5 1.90e-2
CTHERM3 5 4 7.95e-3
CTHERM4 4 3 9.00e-3
CTHERM5 3 2 2.95e-2
CTHERM6 2 tl 12.55
RTHERM1 th 6 5.04e-3
RTHERM2 6 5 1.25e-2
RTHERM3 5 4 3.54e-2
RTHERM4 4 3 1.98e-1
RTHERM5 3 2 2.99e-1
RTHERM6 2 tl 3.97e-2
SABER Thermal Model
SABER thermal model HUFA75339
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 = 5.00e-3
ctherm.ctherm2 6 5 = 1.90e-2
ctherm.ctherm3 5 4 = 7.95e-3
ctherm.ctherm4 4 3 = 9.00e-3
ctherm.ctherm5 3 2 = 2.95e-2
ctherm.ctherm6 2 tl = 12.55
rtherm.rtherm1 th 6 = 5.04e-3
rtherm.rtherm2 6 5 = 1.25e-2
rtherm.rtherm3 5 4 = 3.54e-2
rtherm.rtherm4 4 3 = 1.98e-1
rtherm.rtherm5 3 2 = 2.99e-1
rtherm.rtherm6 2 tl = 3.97e-2
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE
HUFA75339G3, HUFA75339P3, HUFA75339S3S


Số phần tương tự - HUFA75339S3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
HUFA75339G3 ISC-HUFA75339G3 Datasheet
244Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - HUFA75339S3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75339G3 FAIRCHILD-HUF75339G3 Datasheet
292Kb / 9P
   75A, 55V, 0.012 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF75339G3 INTERSIL-HUF75339G3 Datasheet
108Kb / 9P
   75A, 55V, 0.012 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75345G3 FAIRCHILD-HUFA75345G3 Datasheet
579Kb / 10P
   75A, 55V, 0.007 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF75343G3 INTERSIL-HUF75343G3 Datasheet
98Kb / 9P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75344G3 FAIRCHILD-HUF75344G3_04 Datasheet
307Kb / 10P
   75A, 55V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75337G3 FAIRCHILD-HUF75337G3 Datasheet
226Kb / 10P
   75A, 55V, 0.014 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75343G3 FAIRCHILD-HUF75343G3 Datasheet
283Kb / 10P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75345G3 FAIRCHILD-HUF75345G3 Datasheet
286Kb / 10P
   75A, 55V, 0.007 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75343G3 FAIRCHILD-HUFA75343G3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75344G3 FAIRCHILD-HUFA75344G3_04 Datasheet
323Kb / 10P
   75A, 55V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com