công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HUFA75333S3S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HUFA75333S3S
Giải thích chi tiết về linh kiện  66A, 55V, 0.016 Ohm. N-Channel UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA75333S3S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA75333S3S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333S3S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333S3S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333S3S Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333S3S Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333S3S Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333S3S Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333S3S Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA75333S3S Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA75333G3, HUFA75333P3, HUFA75333S3S Rev. B
Test Circuits and Waveforms
FIGURE 14. UNCLAMPED ENERGY TEST CIRCUIT
FIGURE 15. UNCLAMPED ENERGY WAVEFORMS
FIGURE 16. GATE CHARGE TEST CIRCUIT
FIGURE 17. GATE CHARGE WAVEFORM
FIGURE 18. SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
FIGURE 19. RESISTIVE SWITCHING WAVEFORMS
tP
VGS
0.01
L
IAS
+
-
VDS
VDD
RG
DUT
VARY tP TO OBTAIN
REQUIRED PEAK IAS
0V
VDD
VDS
BVDSS
tP
IAS
tAV
0
RL
VGS
+
-
VDS
VDD
DUT
IG(REF)
VDD
Qg(TH)
VGS = 2V
Qg(10)
VGS = 10V
Qg(TOT)
VGS = 20V
VDS
VGS
Ig(REF)
0
0
Qgs
Qgd
VGS
RL
RGS
DUT
+
-
VDD
VDS
VGS
tON
td(ON)
tr
90%
10%
VDS
90%
10%
tf
td(OFF)
tOFF
90%
50%
50%
10%
PULSE WIDTH
VGS
0
0
HUFA75333G3, HUFA75333P3, HUFA75333S3S


Số phần tương tự - HUFA75333S3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75332G3 FAIRCHILD-HUFA75332G3 Datasheet
271Kb / 10P
   60A, 55V, 0.019 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75332P3 FAIRCHILD-HUFA75332P3 Datasheet
271Kb / 10P
   60A, 55V, 0.019 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75332S3S FAIRCHILD-HUFA75332S3S Datasheet
271Kb / 10P
   60A, 55V, 0.019 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75337G3 FAIRCHILD-HUFA75337G3 Datasheet
225Kb / 10P
   75A, 55V, 0.014 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75337P3 FAIRCHILD-HUFA75337P3 Datasheet
225Kb / 10P
   75A, 55V, 0.014 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
More results

Mô tả tương tự - HUFA75333S3S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75333G3 FAIRCHILD-HUF75333G3 Datasheet
325Kb / 10P
   66A, 55V, 0.016 Ohm. N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF75333G3 INTERSIL-HUF75333G3 Datasheet
108Kb / 9P
   66A, 55V, 0.016 Ohm. N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75321P3 FAIRCHILD-HUFA75321P3 Datasheet
234Kb / 10P
   35A, 55V, 0.034 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75332G3 FAIRCHILD-HUFA75332G3 Datasheet
271Kb / 10P
   60A, 55V, 0.019 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75345G3 FAIRCHILD-HUFA75345G3 Datasheet
579Kb / 10P
   75A, 55V, 0.007 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF75309P3 INTERSIL-HUF75309P3 Datasheet
102Kb / 9P
   19A, 55V, 0.070 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75343G3 INTERSIL-HUF75343G3 Datasheet
98Kb / 9P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75329G3 FAIRCHILD-HUF75329G3 Datasheet
252Kb / 10P
   49A, 55V, 0.024 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75307P3 FAIRCHILD-HUFA75307P3 Datasheet
217Kb / 10P
   15A, 55V, 0.090 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75344G3 FAIRCHILD-HUF75344G3_04 Datasheet
307Kb / 10P
   75A, 55V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com