công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7687 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7687
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP QFN
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7687 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD7687 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
AD7980-EP
Rev. 0 | Page 7 of 12
PIN CONFIGURATIONS AND FUNCTION DESCRIPTIONS
REF
1
VDD
2
IN+
3
IN–
4
VIO
10
SDI
9
SCK
8
SDO
7
GND
5
CNV
6
AD7980-EP
TOP VIEW
(Not to Scale)
Figure 4. 10-Lead MSOP Pin Configuration
Table 6. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
1
REF
2
VDD
3
IN+
4
IN−
5
GND
6
CNV
7
SDO
8
SCK
9
SDI
10
VIO


Số phần tương tự - AD7687

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
480Kb / 20P
   3mW, 100kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. 0
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
526Kb / 24P
   16-Bit, /-0.65 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Rev. PrB
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
469Kb / 24P
   16-Bit Lower Power
REV. B
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
510Kb / 24P
   Low Power, Unity Gain, Fully
REV. B
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
421Kb / 16P
   16-Bit, 100 kSPS PulSAR, Differential ADC in MSOP
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD7687

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7980 AD-AD7980 Datasheet
1Mb / 22P
   16-bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Rev Pr C
AD7980 AD-AD7980_13 Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7980BRMZRL7 AD-AD7980BRMZRL7 Datasheet
411Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7983 AD-AD7983_17 Datasheet
584Kb / 25P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
AD7983 AD-AD7983 Datasheet
612Kb / 24P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7983 AD-AD7983_15 Datasheet
512Kb / 24P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7982 AD-AD7982 Datasheet
416Kb / 23P
   18-bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Rev PrC
AD7980 AD-AD7980_17 Datasheet
772Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
AD7982BRMZ AD-AD7982BRMZ Datasheet
672Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. A
AD7982 AD-AD7982_15 Datasheet
2Mb / 25P
   18 Bit 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP QFN
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com