công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD7686 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
AD7686 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices |
6 / 12 page AD7980-EP Rev. 0 | Page 6 of 12 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Table 5. Parameter Rating Analog Inputs IN+, IN− to GND −0.3 V to VREF + 0.3 V or ±130 mA Supply Voltage REF, VIO to GND −0.3 V to +6 V VDD to GND −0.3 V to +3 V VDD to VIO +3 V to −6 V Digital Inputs to GND −0.3 V to VIO + 0.3 V Digital Outputs to GND −0.3 V to VIO + 0.3 V Storage Temperature Range −65°C to +150°C Junction Temperature 150°C θJA Thermal Impedance (10-Lead MSOP) 200°C/W θJC Thermal Impedance (10-Lead MSOP) 44°C/W Lead Temperature Vapor Phase (60 sec) 215°C Infrared (15 sec) 220°C Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational section of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. ESD CAUTION |
Số phần tương tự - AD7686 |
|
Mô tả tương tự - AD7686 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |