công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151CBH6DTR bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151CBH6DTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3
Download  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151CBH6DTR bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM32L151CBH6DTR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 121 page
background image
Description
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
10/121
Doc ID 17659 Rev 8
2.1
Device overview
.
Table 2.
Ultra-low-power STM32L15xxx device features and peripheral counts
Peripheral
STM32L15xCx
STM32L15xRx
STM32L15xVx
Flash (Kbytes)
32
64
128
32
64
128
64
128
Data EEPROM (Kbytes)
4
RAM (Kbytes)
10
10
16
10
10
16
10
16
Timers
General-
purpose
6
Basic
2
Communication
interfaces
SPI
2
I2C
2
USART
3
USB
1
GPIOs
37
51
83
12-bit synchronized ADC
Number of channels
1
16 channels
1
20 channels
1
24 channels
12-bit DAC
Number of channels
2
2
LCD (STM32L152xx Only)
COM x SEG
4x16
4x32
8x28
4x44
8x40
Comparator
2
Capacitive sensing channels
13
20
Max. CPU frequency
32 MHz
Operating voltage
1.8 V to 3.6 V (down to 1.65 V at power-down) with BOR option
1.65 V to 3.6 V without BOR option
Operating temperatures
Ambient temperatures: –40 to +85 °C
Junction temperature: –40 to + 105 °C
Packages
LQFP48, UFQFPN48
LQFP64, BGA64
LQFP100, BGA100


Số phần tương tự - STM32L151CBH6DTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM32L151CBH6ADTR STMICROELECTRONICS-STM32L151CBH6ADTR Datasheet
1Mb / 129P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
April 2016
STM32L151CBH6ADTR STMICROELECTRONICS-STM32L151CBH6ADTR Datasheet
1Mb / 130P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
August 2017
More results

Mô tả tương tự - STM32L151CBH6DTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM32L151ZDT6 STMICROELECTRONICS-STM32L151ZDT6 Datasheet
1Mb / 140P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 384KB Flash
logo
List of Unclassifed Man...
LPC1766 ETC2-LPC1766 Datasheet
1Mb / 70P
   32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller;
logo
NXP Semiconductors
LPC178X NXP-LPC178X Datasheet
1Mb / 117P
   32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller
Rev. 2-27 May 2011
LPC18S50 NXP-LPC18S50 Datasheet
2Mb / 151P
   32-bit ARM Cortex-M3 flashless MCU with security features
Rev. 1-23 February 2015
logo
Analog Devices
ADUCM3027 AD-ADUCM3027 Datasheet
688Kb / 39P
   Ultra Low Power Arm Cortex-M3 MCU with Integrated Power Management
logo
STMicroelectronics
STM32L151C8T6 STMICROELECTRONICS-STM32L151C8T6 Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
STM32L151VBT6 STMICROELECTRONICS-STM32L151VBT6 Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
logo
GigaDevice Semiconducto...
GD32E230XX GIGADEVICE-GD32E230XX Datasheet
2Mb / 76P
   ARM Cortex-M23 32-bit MCU
logo
STMicroelectronics
STM32L151XX STMICROELECTRONICS-STM32L151XX Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
STM32L151CBT6 STMICROELECTRONICS-STM32L151CBT6 Datasheet
2Mb / 121P
   Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com