công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMA121EV bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HMA121EV
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULL PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HMA121EV bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  HMA121EV Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HMA121EV Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HMA121EV Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HMA121EV Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HMA121EV Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HMA121EV Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HMA121EV Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HMA121EV Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HMA121EV Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
FULL PITCH MINI-FLAT PACKAGE
4-PIN OPTOCOUPLERS
11/12/03
Page 2 of 10
© 2003 Fairchild Semiconductor Corporation
HMA121 Series
HMA124
HMA2701 Series
HMAA2705
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Value
Units
TOTAL PACKAGE
Storage Temperature
TSTG
-40 to +125
°C
Operating Temperature
TOPR
-40 to +100
°C
EMITTER
Continuous Forward Current
IF (avg)
50
mA
Peak Forward Current (1 µs pulse, 300 pps.)
IF (pk)
1A
Reverse Input Voltage (HMA)
VR
6V
Power Dissipation
PD
70
mW
Derate linearly (above 25°C)
0.65
mW/°C
DETECTOR
Continuous Collector Current
80
mA
Power Dissipation
PD
150
mW
Derate linearly (above 25°C)
2.0
mW/°C
Collector-Emitter Voltage
HMA2701 Series, HMAA2705
VCEO
40
V
HMA121 Series, HMA124
80
Emitter-Collector Voltage
VECO
7V


Số phần tương tự - HMA121EV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
HMA0207 VISHAY-HMA0207 Datasheet
115Kb / 2P
   Metal Film Resistors, Power Type, Miniature
Revision 02-Aug-02
logo
Littelfuse
HMA251-73 LITTELFUSE-HMA251-73 Datasheet
455Kb / 4P
   H/I-Series
HMA251-78 LITTELFUSE-HMA251-78 Datasheet
455Kb / 4P
   H/I-Series
HMA271-73 LITTELFUSE-HMA271-73 Datasheet
455Kb / 4P
   H/I-Series
HMA271-78 LITTELFUSE-HMA271-78 Datasheet
455Kb / 4P
   H/I-Series
More results

Mô tả tương tự - HMA121EV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FODM2705R2 FAIRCHILD-FODM2705R2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM2705R1 FAIRCHILD-FODM2705R1 Datasheet
632Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121AR1 FAIRCHILD-FODM121AR1 Datasheet
632Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121 FAIRCHILD-FODM121 Datasheet
634Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM124R2V FAIRCHILD-FODM124R2V Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121BR2 FAIRCHILD-FODM121BR2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121AR2V FAIRCHILD-FODM121AR2V Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM2701R2 FAIRCHILD-FODM2701R2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
HMHAA280 FAIRCHILD-HMHAA280_06 Datasheet
510Kb / 9P
   Half Pitch Mini-Flat Package 4-Pin Optocouplers
HMHAA280 FAIRCHILD-HMHAA280 Datasheet
533Kb / 9P
   HALF PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com