công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC546A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC546A
Giải thích chi tiết về linh kiện  65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC546A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button BC546A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BC546A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC546A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC546A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC546A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BC546A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BC546A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BC546A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BC546A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
BC846_BC546_SER_7
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 07 — 17 November 2009
8 of 14
NXP Semiconductors
BC846/BC546 series
65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
8.
Package outline
Fig 9.
Package outline SOT23 (TO-236AB)
Fig 10. Package outline SOT323 (SC-70)
Fig 11. Package outline SOT416 (SC-75)
Fig 12. Package outline SOT54 (SC-43A/TO-92)
Fig 13. Package outline SOT54A
Fig 14. Package outline SOT54 variant
04-11-04
Dimensions in mm
0.45
0.15
1.9
1.1
0.9
3.0
2.8
2.5
2.1
1.4
1.2
0.48
0.38
0.15
0.09
12
3
04-11-04
Dimensions in mm
0.45
0.15
1.1
0.8
2.2
1.8
2.2
2.0
1.35
1.15
1.3
0.4
0.3
0.25
0.10
12
3
04-11-04
Dimensions in mm
0.95
0.60
1.8
1.4
1.75
1.45
0.9
0.7
0.25
0.10
1
0.30
0.15
12
3
0.45
0.15
04-11-16
Dimensions in mm
5.2
5.0
14.5
12.7
4.8
4.4
4.2
3.6
0.45
0.38
0.48
0.40
1.27
2.54
3
2
1
04-06-28
Dimensions in mm
5.2
5.0
14.5
12.7
4.8
4.4
4.2
3.6
0.45
0.38
0.48
0.40
2.54
5.08
3 max
3
2
1
05-01-10
Dimensions in mm
5.2
5.0
14.5
12.7
4.8
4.4
4.2
3.6
0.45
0.38
0.48
0.40
1.27
1.27
2.54
2.5
max
3
2
1


Số phần tương tự - BC546A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BC546A PHILIPS-BC546A Datasheet
47Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
2004 Nov 25
logo
Continental Device Indi...
BC546A CDIL-BC546A Datasheet
124Kb / 5P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BC546A SIEMENS-BC546A Datasheet
210Kb / 6P
   NPN Silicon Transistors
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BC546A TSC-BC546A Datasheet
253Kb / 5P
   NPN Transistor
logo
Diotec Semiconductor
BC546A DIOTEC-BC546A Datasheet
148Kb / 2P
   Si-Epitaxial PlanarTransistors
More results

Mô tả tương tự - BC546A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BC846.215 NXP-BC846.215 Datasheet
404Kb / 14P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-17 November 2009
BC846B.215 NXP-BC846B.215 Datasheet
404Kb / 14P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-17 November 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
BC846XW_SER NEXPERIA-BC846XW_SER Datasheet
219Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 12 - 29 March 2023
logo
NXP Semiconductors
BC846 NXP-BC846 Datasheet
404Kb / 14P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-17 November 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
BC846X-Q_SER NEXPERIA-BC846X-Q_SER Datasheet
222Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 2 - 20 May 2022
BC846X_SER NEXPERIA-BC846X_SER Datasheet
221Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 12 - 1 July 2022
BC846XW-Q_SER NEXPERIA-BC846XW-Q_SER Datasheet
220Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 2 - 29 March 2023
logo
ON Semiconductor
NST846MTWFT ONSEMI-NST846MTWFT Datasheet
261Kb / 7P
   General Purpose Transistors NPN, 65 V, 100 mA
February, 2023 - Rev. 1
NST856MTWFT ONSEMI-NST856MTWFT Datasheet
262Kb / 7P
   General Purpose Transistors PNP, 65 V, 100 mA
February, 2023 - Rev. 1
logo
Nexperia B.V. All right...
BC856W-Q NEXPERIA-BC856W-Q Datasheet
229Kb / 13P
   65 V, 100 mA PNP general-purpose transistors
Rev. 1 - 24 June 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com