công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL362BCCZ-RL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXL362BCCZ-RL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower, 3-Axis, 2g/4g/8g Digital Output MEMS Accelerometer
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL362BCCZ-RL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADXL362BCCZ-RL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 44 page
background image
ADXL362
Data Sheet
Rev. B | Page 8 of 44
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
25
20
15
10
5
0
–80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80
ZERO g OFFSET (mg)
Figure 5. X-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2 V
–80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80
ZERO g OFFSET (mg)
0
5
10
15
20
25
30
Figure 6. Y-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2 V
ZERO g OFFSET (mg)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
–170
–140
–110
–80
–50
–20
10
40
70
100
Figure 7. Z-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2 V
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SENSITIVITY (mg/LSB)
930
950
970
990 1010 1030 1050 1070 1090 1110 1130
Figure 8. X-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 2 V, ±2 g Range
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SENSITIVITY (mg/LSB)
930
950
970
990 1010 1030 1050 1070 1090 1110 1130
Figure 9. Y-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 2 V, ±2 g Range
60
45
50
55
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SENSITIVITY (mg/LSB)
930
950
970
990 1010 1030 1050 1070 1090 1110 1130
Figure 10. Z-Axis Sensitivity at 25°C, VS = 2 V, ±2 g Range


Số phần tương tự - ADXL362BCCZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL362 AD-ADXL362 Datasheet
904Kb / 40P
   Micropower Three-Axis 짹2g/짹4g/짹8g
Rev. PrB
ADXL362 AD-ADXL362 Datasheet
261Kb / 6P
   Ultralow Power, 3-Axis, Motion Activated Switch
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADXL362BCCZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
KXTIK-1004 ETC2-KXTIK-1004 Datasheet
1Mb / 54P
   2g/4g/8g Tri-axis Digital Accelerometer Specifications
KXTI9-1001 ETC2-KXTI9-1001 Datasheet
1Mb / 54P
   2g/4g/8g Tri-axis Digital Accelerometer Specifications
KX132-1211 ETC-KX132-1211 Datasheet
1Mb / 33P
   ± 2g / 4g / 8g / 16g Tri-axis Digital Accelerometer Specifications
Rev. 1.0 31-Jul-2019
logo
STMicroelectronics
LIS302DL STMICROELECTRONICS-LIS302DL_08 Datasheet
608Kb / 42P
   MEMS motion sensor 3-axis - 짹 2g/짹 8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
logo
Analog Devices
ADXL373 AD-ADXL373 Datasheet
1Mb / 52P
   Micropower, 3-Axis, 짹400 g, Digital Output, MEMS Accelerometer
logo
STMicroelectronics
LIS3LV02DQ STMICROELECTRONICS-LIS3LV02DQ Datasheet
379Kb / 42P
   MEMS INERTIAL SENSOR 3-Axis - -2g/-6g Digital Output Low Voltage Linear Accelerometer
AN2579 STMICROELECTRONICS-AN2579 Datasheet
817Kb / 15P
   LIS302DL 3-axis digital MEMS accelerometer
AN2768 STMICROELECTRONICS-AN2768 Datasheet
821Kb / 17P
   LIS331DL 3-axis digital MEMS accelerometer
logo
Analog Devices
ADXL372 AD-ADXL372 Datasheet
977Kb / 56P
   Micropower, 3-Axis, 짹200 g Digital Output, MEMS
logo
STMicroelectronics
LIS3L02AL STMICROELECTRONICS-LIS3L02AL Datasheet
211Kb / 17P
   MEMS INERTIAL SENSOR: 3-axis - /-2g ultracompact linear accelerometer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com