công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-0400 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HLMP-0400
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 X 7.4 mm RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HLMP-0400 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  HLMP-0400 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HLMP-0400 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HLMP-0400 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HLMP-0400 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Fig. 4 Relative Intensity vs. Peak Wavelength
1.0
0.5
0
500
550
600
650
700
750
90
VF - FORWARD VOLTAGE (V)
WAVELENGTH (nm)
Fig. 1 Forward Current vs. Forward Voltage
40
50
60
70
80
30
20
10
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
IF - DC FORWARD CURRENT (mA)
Fig. 2 Relative Luminous Intensity vs.
DC Forward Current
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
30
YELLOW
GREEN
HER
HER
YELLOW
GREEN
GREEN
YELLOW
TA - AMBIENT TEMPERATURE (˚C)
Fig. 3 Current Derating Curve
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
85
100
HER, GREEN
YELLOW
Fig. 5 Spatial Distribution
θ  OFF AXIS ANGLE  DEGREES
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
40˚
30˚
10˚
20˚
-20˚
-10˚
-50˚
-60˚
-70˚
-80˚
-90˚
-40˚
-30˚
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
HER
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (TA =25°C)
2.5 X 7.4 mm RECTANGULAR
SOLID STATE LAMPS
DS300002
2/27/01
3 OF 4
www.fairchildsemi.com


Số phần tương tự - HLMP-0400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
QT Optoelectronics
HLMP-0400 QT-HLMP-0400 Datasheet
252Kb / 3P
   RECTANCULAR SOLID STATE LAMPS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-0400 HP-HLMP-0400 Datasheet
146Kb / 4P
   2.5 mm x 7.6 mm Rectangular LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-0400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
L173 ETC-L173 Datasheet
163Kb / 5P
   2.5 X 5 MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
Kingbright Corporation
L-513 KINGBRIGHT-L-513 Datasheet
178Kb / 6P
   2.5 X 5MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
List of Unclassifed Man...
L513HDT ETC-L513HDT Datasheet
178Kb / 6P
   2.5 X 5MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
QT Optoelectronics
MV53123 QT-MV53123 Datasheet
227Kb / 3P
   RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
MV53123 FAIRCHILD-MV53123 Datasheet
251Kb / 4P
   RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS
MV53124A FAIRCHILD-MV53124A Datasheet
281Kb / 4P
   RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-R100 BOARDCOM-HLMP-R100 Datasheet
223Kb / 8P
   2.5 mm x 7.6 mm Rectangular LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-R100 HP-HLMP-R100 Datasheet
146Kb / 4P
   2.5 mm x 7.6 mm Rectangular LED Lamps
logo
List of Unclassifed Man...
L113HDT ETC-L113HDT Datasheet
179Kb / 6P
   2 X 5 MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
MV52123 FAIRCHILD-MV52123 Datasheet
432Kb / 4P
   SOLID STATE LED LAMP RECTANGULAR 2 X 5 mm LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com