công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26LV400BT-55RSF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SPANSION

tên linh kiện AM26LV400BT-55RSF
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM26LV400BT-55RSF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SPANSION

Back Button AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 2Page - SPANSION AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 3Page - SPANSION AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 4Page - SPANSION AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 5Page - SPANSION AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 6Page - SPANSION AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 7Page - SPANSION AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 8Page - SPANSION AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 9Page - SPANSION AM26LV400BT-55RSF Datasheet HTML 10Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 48 page
background image
4
Am29LV400B
21523D4 December 4, 2006
D A TA
SH EE T
PRODUCT SELECTOR GUIDE
Note: See “AC Characteristics” for full specifications.
BLOCK DIAGRAM
Family Part Number
Am29LV400B
Speed Options
Regulated Voltage Range: 3.0 – 3.6 V
55R
Full Voltage Range: 2.7 – 3.6 V
70
90
120
Max access time, ns (t
ACC)55
70
90
120
Max CE# access time, ns (tCE)55
70
90
120
Max OE# access time, ns (t
OE)
3030
3550
Input/Output
Buffers
X-Decoder
Y-Decoder
Chip Enable
Output Enable
Logic
Erase Voltage
Generator
PGM Voltage
Generator
Timer
V
CC Detector
State
Control
Command
Register
VCC
VSS
WE#
BYTE#
CE#
OE#
STB
STB
DQ0–DQ15 (A-1)
Sector Switches
RY/BY#
RESET#
Data
Latch
Y-Gating
Cell Matrix
A0–A17


Số phần tương tự - AM26LV400BT-55RSF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM26LV31 TI-AM26LV31 Datasheet
113Kb / 8P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
REVISED DECEMBER 1999
AM26LV31C TI-AM26LV31C Datasheet
247Kb / 12P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV31C TI-AM26LV31C Datasheet
393Kb / 14P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV31C TI-AM26LV31C Datasheet
500Kb / 15P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
AM26LV31CD TI-AM26LV31CD Datasheet
247Kb / 12P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE HIGH-SPEED QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVERS
More results

Mô tả tương tự - AM26LV400BT-55RSF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29LV400 AMD-AM29LV400 Datasheet
516Kb / 40P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29LV400B AMD-AM29LV400B_03 Datasheet
382Kb / 14P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
AM29LV400B AMD-AM29LV400B Datasheet
47Kb / 7P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
logo
SPANSION
AM29LV400BT-90EC SPANSION-AM29LV400BT-90EC Datasheet
1Mb / 48P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29LV400BB-90EC SPANSION-AM29LV400BB-90EC Datasheet
1Mb / 48P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29LV400BT-70SC SPANSION-AM29LV400BT-70SC Datasheet
1Mb / 48P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29F400B AMD-AM29F400B Datasheet
515Kb / 37P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29F400B AMD-AM29F400B_00 Datasheet
911Kb / 42P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
logo
SPANSION
AM29F400B SPANSION-AM29F400B_09 Datasheet
862Kb / 43P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29F400B AMD-AM29F400B_06 Datasheet
870Kb / 43P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com