công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1037AK bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Rohm

tên linh kiện 2SA1037AK
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP -150mA -50V General Purpose Transistors
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SA1037AK bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button 2SA1037AK Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SA1037AK Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SA1037AK Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SA1037AK Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SA1037AK Datasheet HTML 9Page - Rohm 2SA1037AK Datasheet HTML 10Page - Rohm 2SA1037AK Datasheet HTML 11Page - Rohm 2SA1037AK Datasheet HTML 12Page - Rohm 2SA1037AK Datasheet HTML 13Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
2SA2029 / 2SA1774EB / 2SA1774 / 2SA1576UB / 2SA1576A / 2SA1037AK
lDimensions (Unit : mm)
Dimension in mm / inches
UMT3
x
S A
A
D
b
c
Q
A3
b2
S
e
e
Pattern of terminal position areas
[Not a recommended pattern of soldering pads]
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.80
1.00
0.031
0.039
A1
0.00
0.10
0.000
0.004
A3
b
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.10
0.20
0.004
0.008
D
1.90
2.10
0.075
0.083
E
1.15
1.35
0.045
0.053
e
HE
2.00
2.20
0.079
0.087
L1
0.20
0.50
0.008
0.020
Lp
0.25
0.55
0.010
0.022
Q
0.10
0.30
0.004
0.012
x
-
0.10
-
0.004
MIN
MAX
MIN
MAX
b2
-
0.50
-
0.020
e1
l1
-
0.65
-
0.026
1.55
0.061
DIM
MILIMETERS
INCHES
0.25
0.010
0.65
0.026
DIM
MILIMETERS
INCHES
11/12
2013.05 - Rev.A


Số phần tương tự - 2SA1037AK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SA1037AK ROHM-2SA1037AK Datasheet
76Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SA1037AK FOSHAN-2SA1037AK Datasheet
722Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-23 Plastic Package
logo
Weitron Technology
2SA1037AK WEITRON-2SA1037AK Datasheet
347Kb / 5P
   PNP General Purpose Transistors
logo
Rohm
2SA1037AK ROHM-2SA1037AK Datasheet
83Kb / 4P
   General Purpose Transistor (??0V, ??.15A)
2SA1037AK ROHM-2SA1037AK Datasheet
72Kb / 4P
   General Purpose Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SA1037AK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SA1774E3HZG ROHM-2SA1774E3HZG Datasheet
1Mb / 9P
   General Purpose Transistor (-50V, -150mA)
20220607 - Rev.001
2SA1576U3HZG ROHM-2SA1576U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
   General Purpose Transistor (-50V, -150mA)
2SD2654E3 ROHM-2SD2654E3 Datasheet
1Mb / 9P
   General purpose Transistor (50V, 150mA)
20221201 - Rev.002
2SA2029 ROHM-2SA2029 Datasheet
2Mb / 16P
   General Purpose Transistor (-50V, -150mA)
2SC2412KFRA ROHM-2SC2412KFRA Datasheet
1Mb / 9P
   General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
20151009 - Rev.001
2SC4081U3HZG ROHM-2SC4081U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
   General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
logo
AiT Semiconductor Inc.
2SC2712 AITSEMI-2SC2712 Datasheet
644Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 150mW 150mA 50V
logo
Rohm
2SC4081FRA ROHM-2SC4081FRA Datasheet
1Mb / 9P
   General purpose small signal amplifier(50V, 150mA)
20151009 - Rev.001
2SC4617FRA ROHM-2SC4617FRA Datasheet
1,005Kb / 9P
   General purpose small signal amplifier (50V,150mA)
20190920 - Rev.002
logo
AiT Semiconductor Inc.
C945L AITSEMI-C945L Datasheet
456Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 200mW 150mA 50V
REV1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com