công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL1453CNSLE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL1453CNSLE
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL1453CNSLE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TL1453CNSLE Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL1453CNSLE Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL1453CNSLE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL1453CNSLE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL1453CNSLE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL1453CNSLE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL1453CNSLE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL1453CNSLE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
TL1453C
DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
SLVS039A – FEBRUARY 1990 – REVISED DECEMBER 1990
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range, VCC = 6 V,
f = 200 kHz (unless otherwise noted) (continued)
pwm comparator section
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP†
MAX
UNIT
Input threshold voltage atf=10kHz (pins 5 and 12)
Zero duty cycle
2.05
2.25
V
Input threshold voltage at f = 10 kHz (pins 5 and 12)
Maximum duty cycle
1.2
1.45
V
Input (sink) current (pins 5 and 12)
VI = 1.25 V
0.5
1.6
mA
Input (source) current (pins 5 and 12)
VI = 1.25 V
–45
–70
µA
total device
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP†
MAX
UNIT
Standby supply current
Off-state
1.3
1.8
mA
Average supply current
RT = 10 kΩ
1.7
2.4
mA
† All typical values are at TA = 25°C.
test circuit
0.1
µF
OUTPUT 1
OUTPUT 2
9
10
11
12
13
14
15
16
2 OUTPUT
CONTROL
2 DEAD-TIME
2 FEEDBACK
IN–2
IN+2
SCP
REF
GND
1 OUTPUT
CONTROL
1 DEAD-TIME
1 FEEDBACK
IN–1
IN+1
8
7
6
5
4
3
2
1
INPUT
TEST
INPUT
TEST
RT
CT
RT
VCC
VCC
RL
RL
TL1453C
CT
330 pF
10 k


Số phần tương tự - TL1453CNSLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL1453C TI-TL1453C Datasheet
116Kb / 7P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
More results

Mô tả tương tự - TL1453CNSLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL1453C TI-TL1453C Datasheet
116Kb / 7P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
TL594 TI-TL594_07 Datasheet
642Kb / 19P
[Old version datasheet]   PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
TL594 TI-TL594_10 Datasheet
641Kb / 19P
[Old version datasheet]   PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
logo
E-Tech Electronics LTD
TL594 ETL-TL594 Datasheet
346Kb / 9P
   PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
logo
Motorola, Inc
SG3526 MOTOROLA-SG3526 Datasheet
172Kb / 10P
   PULSE WIDTH MODULATION CONTROL CIRCUIT
logo
ON Semiconductor
SG3526 ONSEMI-SG3526 Datasheet
172Kb / 10P
   PULSE WIDTH MODULATION CONTROL CIRCUIT
1996 REV 2
logo
Texas Instruments
TL5002 TI-TL5002 Datasheet
233Kb / 14P
[Old version datasheet]   PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK494A KODENSHI-KK494A Datasheet
464Kb / 5P
   Pulse-Width-Modulation Control Circuit
logo
Unisonic Technologies
TL594 UTC-TL594_09 Datasheet
335Kb / 9P
   PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
TL594 UTC-TL594 Datasheet
281Kb / 8P
   PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com