công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1517ATW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1517ATW
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 W BTL or 2 횞 4 W SE power amplifier
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

TDA1517ATW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1517ATW Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1517ATW Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1517ATW Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1517ATW Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1517ATW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1517ATW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1517ATW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1517ATW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1517ATW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
2001 Apr 17
6
NXP Semiconductors
Product specification
8 W BTL or 2
× 4 W SE power amplifier
TDA1517ATW
AC CHARACTERISTICS
VP =12V; f=1kHz; Tamb =25 °C; unless otherwise specified.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
SE application; note 1
Po
output power
note 2
THD = 1%
2.5
3.3
W
THD = 10%
3
4
W
THD
total harmonic distortion
Po =1W
0.1
%
fro(L)
low frequency roll-off
−1dB; note 3
25
Hz
fro(H)
high frequency roll off
−1dB
20
−−
kHz
GV
voltage gain
19
20
21
dB
⎪ΔG
V
channel balance
−−
1dB
SVRR
supply voltage ripple rejection
note 4
on
46
−−
dB
mute
46
−−
dB
standby
80
−−
dB
⎪Z
i
input impedance
50
60
75
k
Ω
Vn(o)(rms)
noise output voltage (RMS value)
note 5
on; RS =0 Ω−
50
−μV
on; RS =10kΩ−
70
100
μV
mute; note 6
50
−μV
α
cs
channel separation
RS =10kΩ
40
55
dB
Vo(mote)
output voltage in mute
note 7
−−
2mV
BTL application; note 8
PO
output power
note 2
THD = 1%
5
6.6
W
THD = 10%
6.5
8.0
W
THD
total harmonic distortion
Po =1W
0.03
%
fro(L)
low frequency roll-off
−1dB; note 3
25
Hz
fro(H)
high frequency roll off
−1dB
20
−−
kHz
GV
voltage gain
25
26
27
dB
SVRR
supply voltage ripple rejection
note 4
on
50
−−
dB
mute
50
−−
dB
standby
80
−−
dB
⎪Z
i
input impedance
25
30
38
k
Ω
Vn(o)(rms)
noise output voltage (RMS value)
note 5
on; RS =0 Ω−
70
−μV
on; RS =10kΩ−
100
200
μV
mute; note 6
60
−μV
Vo(mute)
output voltage in mute
note 7
−−
2mV


Số phần tương tự - TDA1517ATW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1517ATW PHILIPS-TDA1517ATW Datasheet
132Kb / 20P
   8 W BTL or 2 x 4 W SE power amplifier
2001 Apr 17
More results

Mô tả tương tự - TDA1517ATW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1517ATW PHILIPS-TDA1517ATW Datasheet
132Kb / 20P
   8 W BTL or 2 x 4 W SE power amplifier
2001 Apr 17
TDA8512J PHILIPS-TDA8512J Datasheet
165Kb / 24P
   26 W BTL and 2 x 13 W SE or 4 x 13 W SE power amplifier
2001 Nov 16
TFA9843J PHILIPS-TFA9843J Datasheet
142Kb / 21P
   2-channel audio amplifier (SE: 1 W to 20 W or BTL: 4 W to 40 W)
Rev. 02-19 January 2004
TDF8590TH NXP-TDF8590TH Datasheet
215Kb / 30P
   2 X 80 W SE (4 OHM) or 1 X 160 W BTL (8 OHM) class-D amplifier
Rev. 02-23 April 2007
TDA1519CJ NXP-TDA1519CJ Datasheet
1Mb / 22P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo power amplifier
2004 Jan 28
TDF8591TH NXP-TDF8591TH Datasheet
234Kb / 34P
   2 X 100 W SE (4 OHM) or 1 X 310 W BTL (4 OHM) class-D amplifier
Rev. 01-5 March 2008
TFA9842J PHILIPS-TFA9842J Datasheet
143Kb / 21P
   2-channel audio amplifier; SE: 1 W to 7.5 W; BTL: 2 W to 15 W
Rev. 01-26 April 2004
TDA8561Q PHILIPS-TDA8561Q_15 Datasheet
133Kb / 24P
   2 X24 W BTL or 4 X12 W single-ended car radio power amplifier
1999 Jun 30
TDA8947J PHILIPS-TDA8947J Datasheet
200Kb / 24P
   4-channel audio amplifier (SE: 1 W to 25 W; BTL: 4 W to 50 W)
Rev. 01-06 February 2004
TDA8510J PHILIPS-TDA8510J Datasheet
82Kb / 16P
   26 W BTL and 2 x 13 W SE power amplifiers
1999 Dec 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com