công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD40106BCN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện CD40106BCN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Schmitt Trigger
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CD40106BCN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  CD40106BCN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD40106BCN Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
© 2003 Fairchild Semiconductor Corporation
DS005985
www.fairchildsemi.com
October 1987
Revised September 2003
CD40106BC
Hex Schmitt Trigger
General Description
The CD40106BC Hex Schmitt Trigger is a monolithic com-
plementary MOS (CMOS) integrated circuit constructed
with N and P-channel enhancement transistors. The posi-
tive and negative-going threshold voltages, VT+ and VT−,
show low variation with respect to temperature (typ
0.0005V/
°C at V
DD = 10V), and hysteresis, VT
+ − VT− ≥ 0.2
VDD is guaranteed.
All inputs are protected from damage due to static dis-
charge by diode clamps to VDD and VSS.
Features
s Wide supply voltage range:
3V to 15V
s High noise immunity: 0.7 VDD (typ.)
s Low power TTL compatibility:
Fan out of 2 driving 74L or 1 driving 74LS
s Hysteresis: 0.4 VDD (typ.),
0.2 VDD guaranteed
s Equivalent to MM74C14
Ordering Code:
Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter “X” to the ordering code.
Connection Diagram
Top View
Schematic Diagram
Order Number
Package Number
Package Description
CD40106BCM
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
CD40106BCN
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide


Số phần tương tự - CD40106BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
CD40106BCN NSC-CD40106BCN Datasheet
134Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
logo
Fairchild Semiconductor
CD40106BCN FAIRCHILD-CD40106BCN Datasheet
66Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
CD40106BCN FAIRCHILD-CD40106BCN Datasheet
71Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
logo
List of Unclassifed Man...
CD40106BCN ETC2-CD40106BCN Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - CD40106BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14584B ONSEMI-MC14584B Datasheet
163Kb / 8P
   Hex Schmitt Trigger
March, 2000 ??Rev. 3
MC14106B ONSEMI-MC14106B_14 Datasheet
126Kb / 8P
   Hex Schmitt Trigger
August, 2014 ??Rev. 10
logo
Fairchild Semiconductor
MM74C14 FAIRCHILD-MM74C14 Datasheet
63Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
MM74C14MX FAIRCHILD-MM74C14MX Datasheet
69Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
logo
ON Semiconductor
MC14106B ONSEMI-MC14106B_06 Datasheet
152Kb / 10P
   Hex Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
MC14106B ONSEMI-MC14106B Datasheet
182Kb / 8P
   Hex Schmitt Trigger
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Rohm
BU4584B ROHM-BU4584B Datasheet
46Kb / 4P
   Hex Schmitt trigger
logo
National Semiconductor ...
CD40106BM NSC-CD40106BM Datasheet
134Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
MM54C14 NSC-MM54C14 Datasheet
124Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
logo
Fairchild Semiconductor
CD40106BC FAIRCHILD-CD40106BC_03 Datasheet
71Kb / 6P
   Hex Schmitt Trigger
logo
ON Semiconductor
MC14584B ONSEMI-MC14584B_06 Datasheet
145Kb / 8P
   Hex Schmitt Trigger
October, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com