công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3310ITD1022T bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Touchstone Semiconductor Inc

tên linh kiện TS3310ITD1022T
Giải thích chi tiết về linh kiện  A True 150-nA IQ, 0.9-3.6VIN, Selectable 1.8-5VOUT Instant-OnTM Boost Converter
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOUCHSTONE [Touchstone Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.touchstonesemi.com
Logo TOUCHSTONE - Touchstone Semiconductor Inc

TS3310ITD1022T bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Touchstone Semiconductor Inc

Back Button TS3310ITD1022T Datasheet HTML 7Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3310ITD1022T Datasheet HTML 8Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3310ITD1022T Datasheet HTML 9Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3310ITD1022T Datasheet HTML 10Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3310ITD1022T Datasheet HTML 11Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3310ITD1022T Datasheet HTML 12Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3310ITD1022T Datasheet HTML 13Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3310ITD1022T Datasheet HTML 14Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3310ITD1022T Datasheet HTML 15Page - Touchstone Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
TS3310
TS3310DS r1p1
Page 11
RTFDS
Circuit A
Circuit B
L
10µH
PN: CBC3225T100KR
100µH
PN: CBC3225T101KR
CIN=CSTORE
10µF
1µF
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VOUT_ON=GND, VVGOOD=GND, COUT=C1=C2=0.1µF, ISTORE=0A, IOUT=0A unless otherwise specified. Values are at TA=25°C unless otherwise
specified.
Startup : Circuit A with RIN=10
Ω
VIN=2V, STORE=5V, ISTORE=10mA
Startup : Circuit A with RIN=10
Ω
VIN=1.2V, STORE=1.8V, ISTORE=10mA
Startup : Circuit A with RIN=10
Ω
VIN=0.9V, STORE=1.8V, ISTORE=0.18µA
Startup : Circuit A with RIN=10
Ω
VIN=2V, STORE=5V, ISTORE=0.5µA


Số phần tương tự - TS3310ITD1022T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
TS3310ITD1022T SILABS-TS3310ITD1022T Datasheet
8Mb / 20P
   User-enabled Secondary Output Load Switch
More results

Mô tả tương tự - TS3310ITD1022T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE707C ACE-ACE707C Datasheet
401Kb / 9P
   0.9 V startup, 1MHz, 300mA Iout, Low Iq, Synchronous Boost Converter
VER 1.1
logo
Texas Instruments
TPS63900 TI-TPS63900_V01 Datasheet
2Mb / 34P
[Old version datasheet]   TPS63900 1.8-V to 5.5-V, 75-nA IQ Buck-boost Converter with Input Current Limit and DVS
TPS63901 TI-TPS63901 Datasheet
2Mb / 35P
[Old version datasheet]   TPS63901 1.8-V to 5.5-V, 75-nA IQ Buck-boost Converter with Input Current Limit and DVS
DECEMBER 2021
TPS62840 TI1-TPS62840 Datasheet
17Mb / 31P
[Old version datasheet]   1.8-V to 6.5-V, 750-mA, 60-nA IQ Step-Down Converter
TPS63901 TI-TPS63901_V01 Datasheet
3Mb / 33P
[Old version datasheet]   TPS63901 1.8-V to 5.5-V, 75-nA IQ Buck-Boost Converter with Input Current Limit and DVS in a WCSP Package
REVISED JUNE 2022
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX8627 MAXIM-MAX8627 Datasheet
260Kb / 14P
   Low VBATT, 20uA IQ, 1MHz Synchronous Boost Converter with True Shutdown
Rev 0; 3/06
logo
Texas Instruments
TPS62840 TI1-TPS62840_V01 Datasheet
18Mb / 34P
[Old version datasheet]   1.8-V to 6.5-V, 750-mA, 60-nA IQ Step-Down Converter
TPS62840 TI1-TPS62840_V02 Datasheet
3Mb / 41P
[Old version datasheet]   TPS62840 1.8-V to 6.5-V, 750-mA, 60-nA IQ Step-Down Converter
TPS62840 TI1-TPS62840_V03 Datasheet
3Mb / 45P
[Old version datasheet]   TPS62840 1.8-V to 6.5-V, 750-mA, 60-nA IQ Step-Down Converter
TPS780 TI1-TPS780_16 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   150-mA Low-Dropout Regulator, Ultralow-Power, IQ 500 nA With Pin-Selectable, Dual-Level Output Voltage
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com