công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W04 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

tên linh kiện W04
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON BRIDGE RECTIFIERS Reverse Voltage - 50 to 100 0 Volts
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

W04 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  W04 Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. W04 Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES W005 THRU W10
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
0
25
50
75
100
125
150
175
50
40
30
20
10
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.5
0.1
1.0
10
100
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
t,PULSE DURATION,sec.
FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
inductive Load
1
10
100
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
0.01
0.1
1
20
10
TJ=25 C
PULSE WIDTH=300
µs
1%DUTY CYCLE
TJ=25 C
1
10
100
200
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
TJ=100 C
TJ=25 C
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE, C
MDD ELECTRONIC


Số phần tương tự - W04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Surge Components
W04 SURGE-W04 Datasheet
107Kb / 2P
   Single Phase 1.5 AMPS. Silicon Bridge Rectifiers?
logo
Daya Electric Group Co....
W04 DAYA-W04 Datasheet
94Kb / 2P
   1.5Amp Glass Passivated Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Suntan Capacitors
W04 SUNTAN-W04 Datasheet
328Kb / 2P
   Ideal for printed circuit board
logo
Semtech Corporation
W04 SEMTECH-W04 Datasheet
127Kb / 2P
   1.5A SINGLE - PHASE SILICON BRIDGE????
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
W04 CHENG-YI-W04 Datasheet
118Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
More results

Mô tả tương tự - W04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microdiode Electronics ...
DSR05A CHENDA-DSR05A Datasheet
420Kb / 2P
   Reverse Voltage - 50 to 100 0 Volts
DSR0.3A CHENDA-DSR0.3A Datasheet
935Kb / 2P
   Surface Mount Standard Rectifiers Reverse Voltage - 50 to 100 0 Volts Forward Current - 0.3 Ampere
UF5400 CHENDA-UF5400_1 Datasheet
74Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
SF18 GXELECTRONICS-SF18 Datasheet
674Kb / 2P
   SUPERFAST RECOVERY RECTIFIERS Reverse Voltage ??50 to 600 Volts
logo
Bruckewell Technology L...
DB151S BWTECH-DB151S Datasheet
320Kb / 4P
   REVERSE VOLTAGE - 50 to 1000 Volts
logo
Shenzhen Luguang Electr...
S8AC LUGUANG-S8AC Datasheet
498Kb / 2P
   Reverse Voltage :50 to 1000 Volts
logo
Kingtronics Internation...
GBPC50005W-GBPC5010W KINGTRONICS-GBPC50005W-GBPC5010W Datasheet
374Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 50 to 1000 Volts FORWARD CURRENT 50 Ampere
S50VB005-S50VB100 KINGTRONICS-S50VB005-S50VB100 Datasheet
363Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 50 to 1000 Volts FORWARD CURRENT 50 Ampere
logo
GOOD-ARK Electronics
KBL005 GOOD-ARK-KBL005_15 Datasheet
154Kb / 2P
   Single-Phase Bridge Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 4.0 Amperes
logo
Kingtronics Internation...
GBPC50005-GBPC5010 KINGTRONICS-GBPC50005-GBPC5010 Datasheet
367Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 50 to 1000 Volts FORWARD CURRENT 50 Ampere
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com