công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12-SS110 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Kingtronics International Company

tên linh kiện SS12-SS110
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0AMP.SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGTRONICS [Kingtronics International Company]
Trang chủ  http://www.kingtronics.com
Logo KINGTRONICS - Kingtronics International Company

SS12-SS110 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Kingtronics International Company

  SS12-SS110 Datasheet HTML 1Page - Kingtronics International Company SS12-SS110 Datasheet HTML 2Page - Kingtronics International Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Website: www.kingtronics.com
Email: info@kingtronics.com
Tel: (852) 8106 7033
Fax: (852) 8106 7099
2
SS12 THRU SS110
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES SS12 THRU SS110
FIG.1-MAXIMUM NONO-REPETITIVE FORWARD SURGE
CURRENT
FIG.2-MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
LEAD TEMPERATURE(℃)
FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
INSTANT ANEOUS FORWARD VOLTAGE(V)
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE(%)
Note: Specifications are subject to change without notice.


Số phần tương tự - SS12-SS110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
SS12-S100 FAIRCHILD-SS12-S100 Datasheet
48Kb / 3P
   Schottky Rectifiers
SS12-S500 FAIRCHILD-SS12-S500 Datasheet
48Kb / 3P
   Schottky Rectifiers
SS12-S700 FAIRCHILD-SS12-S700 Datasheet
48Kb / 3P
   Schottky Rectifiers
SS12-S800 FAIRCHILD-SS12-S800 Datasheet
48Kb / 3P
   Schottky Rectifiers
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SS12-SMA YFWDIODE-SS12-SMA Datasheet
293Kb / 2P
   Schottky rectifier
More results

Mô tả tương tự - SS12-SS110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSMA5817 HSMC-HSMA5817 Datasheet
37Kb / 3P
   1.0AMP.SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
S1A LUGUANG-S1A Datasheet
176Kb / 2P
   1.0AMP.Surface Mount Rectifiers
FR1A LUGUANG-FR1A Datasheet
182Kb / 2P
   1.0AMP.Surface Mount Fast Recovery Rectifiers
RS1A LUGUANG-RS1A Datasheet
178Kb / 2P
   1.0AMP.Surface Mount Fast Recovery Rectifiers
logo
Microdiode Electronics ...
LM5817 CHENDA-LM5817 Datasheet
710Kb / 2P
   SCHOTTKY MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com