công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-1350-L00FH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-1350-L00FH
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-1350-L00FH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1350-L00FH Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
3
Package Dimensions
25.40
(1.00)
MIN.
6.10 (0.240)
5.59 (0.220)
2.54 (0.100)
NOM.
9.19 (0.362)
8.43 (0.332)
5.08 (0.200)
4.57 (0.180)
CATHODE
LEAD
(NOTE 1)
0.89 (0.035)
0.64 (0.025)
1.27 (0.050)
NOM.
0.102 (0.004)
MAX. TYP.
0.46 (0.018)
SQUARE
NOMINAL
PACKAGE OUTLINE "D"
HLMP-3914
22.86
(0.900)
MIN.
6.10 (0.240)
5.60 (0.220)
2.54 (0.100)
NOM.
9.07 (0.357)
8.56 (0.337)
5.08 (0.200)
4.78 (0.188)
0.89 (0.035)
0.64 (0.025)
1.52 (0.060)
1.02 (0.040)
0.10 (0.004)
MAX.
0.74 (0.029)
0.58 (0.023)
SQUARE
12.47 (0.491)
11.71 (0.461)
1.02 (0.040)
MAX.
CATHODE
FLAT
‡
PACKAGE OUTLINE "E"
HLMP-3960
23.0
(0.900)
MIN.
6.10 (0.240)
5.60 (0.220)
9.07 (0.357)
8.56 (0.337)
5.08 (0.200)
4.78 (0.188)
0.89 (0.035)
0.64 (0.025)
1.52 (0.060)
1.02 (0.040)
0.53 (0.021)
0.43 (0.017)
13.11 (0.516)
12.34 (0.486)
1.02 (0.040) MAX.
EPOXY
MENISCUS
CATHODE
FLAT
PACKAGE OUTLINE "F"
HLMP-3707/3907
SQ.
2.79 (0.110)
2.29 (0.090)
1.32 (0.052)
1.02 (0.040)


Số phần tương tự - HLMP-1350-L00FH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-1350-1.00000 HP-HLMP-1350-1.00000 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
HLMP-1350-1.00001 HP-HLMP-1350-1.00001 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
HLMP-1350-1.00002 HP-HLMP-1350-1.00002 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
HLMP-1350-1.0O000 HP-HLMP-1350-1.0O000 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
HLMP-1350-1.0O001 HP-HLMP-1350-1.0O001 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-1350-L00FH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-3707 HP-HLMP-3707_05 Datasheet
255Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
HLMP-3707 HP-HLMP-3707 Datasheet
225Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3707 BOARDCOM-HLMP-3707 Datasheet
1Mb / 15P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-4700 HP-HLMP-4700 Datasheet
192Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1700 AVAGO-HLMP-1700 Datasheet
410Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
HLMP-1790 AVAGO-HLMP-1790 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4700 BOARDCOM-HLMP-4700 Datasheet
293Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3707 AVAGO-HLMP-3707 Datasheet
889Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra?멊right LED Lamps New sturdy leads
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMA-CX00 HP-HLMA-CX00 Datasheet
122Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Performance AlInGaP LED Lamps
HLMP-DB25-B00XX HP-HLMP-DB25-B00XX Datasheet
217Kb / 6P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm) Blue LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com