công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSTUD16211MTD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSTUD16211MTD
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection and Level Shifting
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSTUD16211MTD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FSTUD16211MTD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FSTUD16211MTD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FSTUD16211MTD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FSTUD16211MTD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSTUD16211MTD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSTUD16211MTD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSTUD16211MTD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSTUD16211MTD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
54-Ball Fine-Pitch Ball Grid Array (FBGA), JEDEC MO-205, 5.5mm Wide
Package Number BGA54A
Preliminary


Số phần tương tự - FSTUD16211MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSTUD16211MTD FAIRCHILD-FSTUD16211MTD Datasheet
309Kb / 8P
   24-Bit Bus Switch with −2V Undershoot Protection and Level Shifting
More results

Mô tả tương tự - FSTUD16211MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSTUD16211 FAIRCHILD-FSTUD16211_06 Datasheet
309Kb / 8P
   24-Bit Bus Switch with −2V Undershoot Protection and Level Shifting
FSTUD32211 FAIRCHILD-FSTUD32211 Datasheet
246Kb / 8P
   40/48-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection and Level Shifting (Preliminary)
FSTU16211 FAIRCHILD-FSTU16211 Datasheet
211Kb / 6P
   24-Bit Bus Switch with .2V Undershoot Protection (Preliminary)
FSTUD16450 FAIRCHILD-FSTUD16450_06 Datasheet
425Kb / 11P
   Configurable 4-Bit to 20-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection and Selectable Level Shifting
FSTUD16450 FAIRCHILD-FSTUD16450 Datasheet
416Kb / 11P
   Configurable 4-Bit to 20-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection and Selectable Level Shifting
FSTUD32450 FAIRCHILD-FSTUD32450 Datasheet
495Kb / 13P
   Configurable 4-Bit to 40-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection and Selectable Level Shifting
FSTUD32450 FAIRCHILD-FSTUD32450_06 Datasheet
494Kb / 13P
   Configurable 4-Bit to 40-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection and Selectable Level Shifting
FSTU3125 FAIRCHILD-FSTU3125 Datasheet
136Kb / 7P
   4-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU16861 FAIRCHILD-FSTU16861 Datasheet
157Kb / 6P
   20-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU16245 FAIRCHILD-FSTU16245 Datasheet
190Kb / 6P
   16-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com