công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSTU3384QSC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSTU3384QSC
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Hardened Circuit (UHC?? Protection
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSTU3384QSC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FSTU3384QSC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FSTU3384QSC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FSTU3384QSC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FSTU3384QSC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSTU3384QSC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
24-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MO-153 4.4mm Wide
Package Number M24B
24-Lead Quarter Size Outline Package (QSOP), JEDEC MO-137, 0.150” Wide
Package Number MQA24


Số phần tương tự - FSTU3384QSC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSTU3384QSC FAIRCHILD-FSTU3384QSC Datasheet
109Kb / 5P
   10-Bit Bus Switch with −2V Undershoot Protection
More results

Mô tả tương tự - FSTU3384QSC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSTU6800 FAIRCHILD-FSTU6800 Datasheet
181Kb / 5P
   10-Bit Bus Switch with Pre-Charged Outputs and −2V Undershoot Hardened Circuit (UHC) Protection
FSTU3125 FAIRCHILD-FSTU3125 Datasheet
136Kb / 7P
   4-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU16861 FAIRCHILD-FSTU16861 Datasheet
157Kb / 6P
   20-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU16245 FAIRCHILD-FSTU16245 Datasheet
190Kb / 6P
   16-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU16862 FAIRCHILD-FSTU16862_06 Datasheet
248Kb / 7P
   20-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU16862 FAIRCHILD-FSTU16862 Datasheet
240Kb / 7P
   20-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU16211 FAIRCHILD-FSTU16211 Datasheet
211Kb / 6P
   24-Bit Bus Switch with .2V Undershoot Protection (Preliminary)
FSTU32X384 FAIRCHILD-FSTU32X384 Datasheet
241Kb / 6P
   20-Bit Low Power Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTUD16211 FAIRCHILD-FSTUD16211 Datasheet
300Kb / 8P
   24-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection and Level Shifting
FSTU32X800 FAIRCHILD-FSTU32X800 Datasheet
194Kb / 5P
   20-Bit Bus Switch with Precharged Outputs and -2V Undershoot Protection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com