công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSTU32160MTD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSTU32160MTD
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with -2V Undershoot Protection
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSTU32160MTD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FSTU32160MTD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FSTU32160MTD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FSTU32160MTD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FSTU32160MTD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSTU32160MTD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSTU32160MTD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
AC Loading and Waveforms
Note: Input driven by 50
Ω source terminated in 50Ω
Note: CL includes load and stray capacitance, CL = 50 pF
Note: Input PRR
= 1.0 MHz, t
W = 500 ns
FIGURE 2. AC Test Circuit
FIGURE 3. AC Waveforms


Số phần tương tự - FSTU32160MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSTU32160MTD FAIRCHILD-FSTU32160MTD Datasheet
118Kb / 6P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with ??V Undershoot Protection
FSTU32160MTD FAIRCHILD-FSTU32160MTD Datasheet
124Kb / 7P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with ??V Undershoot Protection
FSTU32160MTDX FAIRCHILD-FSTU32160MTDX Datasheet
124Kb / 7P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with ??V Undershoot Protection
More results

Mô tả tương tự - FSTU32160MTD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSTU32160 FAIRCHILD-FSTU32160_06 Datasheet
118Kb / 6P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with ??V Undershoot Protection
FSTU32160MTDX FAIRCHILD-FSTU32160MTDX Datasheet
124Kb / 7P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch with ??V Undershoot Protection
FSTU16245 FAIRCHILD-FSTU16245 Datasheet
190Kb / 6P
   16-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
logo
Pericom Semiconductor C...
PI5C32161C PERICOM-PI5C32161C Datasheet
206Kb / 4P
   16-Bit to 32-Bit, Demux PCI Hot-Plug Bus Switch with -2V Undershoot Protection
logo
Fairchild Semiconductor
FST16233 FAIRCHILD-FST16233 Datasheet
100Kb / 6P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
FSTU32160A FAIRCHILD-FSTU32160A Datasheet
96Kb / 6P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
FST16233MTDX FAIRCHILD-FST16233MTDX Datasheet
101Kb / 6P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
logo
ON Semiconductor
FST16233 ONSEMI-FST16233 Datasheet
203Kb / 8P
   16-Bit to 32-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch
Revised November 2000
logo
Fairchild Semiconductor
FSTU3125 FAIRCHILD-FSTU3125 Datasheet
136Kb / 7P
   4-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
FSTU16861 FAIRCHILD-FSTU16861 Datasheet
157Kb / 6P
   20-Bit Bus Switch with -2V Undershoot Protection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com