công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-1550-L0000 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-1550-L0000
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-1550-L0000 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Back Button HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 10Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 11Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED HLMP-1550-L0000 Datasheet HTML 12Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
Lambda (nm)
Color
Cat #
Min.
Max.
Emerald Green
9
552.5
555.5
8
555.5
558.5
7
558.5
561.5
6
561.5
564.5
Green
6
561.5
564.5
5
564.5
567.5
4
567.5
570.5
3
570.5
573.5
2
573.5
576.5
Yellow
1
582.0
584.5
3
584.5
587.0
2
587.0
589.5
4
589.5
592.0
5
592.0
593.0
Orange
1
597.0
599.5
2
599.5
602.0
3
602.0
604.5
4
604.5
607.5
5
607.5
610.5
6
610.5
613.5
7
613.5
616.5
8
616.5
619.5
Maximum tolerance for each bin limit is ±0.5 nm.
Color Categories
Intensity Range (mcd)
Color
Bin
Min.
Max.
Yellow
F
10.3
16.6
G
16.6
26.5
H
26.5
42.3
I
42.3
67.7
J
67.7
108.2
K
108.2
173.2
L
173.2
250.0
M
250.0
360.0
N
360.0
510.0
O
510.0
800.0
P
800.0
1250.0
Q
1250.0
1800.0
R
1800.0
2900.0
S
2900.0
4700.0
T
4700.0
7200.0
U
7200.0
11700.0
V
11700.0
18000.0
W
18000.0
27000.0
Green/
A
1.1
1.8
Emerald
B
1.8
2.9
Green
C
2.9
4.7
D
4.7
7.6
E
7.6
12.0
F
12.0
19.1
G
19.1
30.7
H
30.7
49.1
I
49.1
78.5
J
78.5
125.7
K
125.7
201.1
L
201.1
289.0
M
289.0
417.0
N
417.0
680.0
O
680.0
1100.0
P
1100.0
1800.0
Q
1800.0
2700.0
R
2700.0
4300.0
S
4300.0
6800.0
T
6800.0
10800.0
U
10800.0
16000.0
V
16000.0
25000.0
W
25000.0
40000.0
Maximum tolerance for each bin limit is ±18%.
Intensity Bin Limits (continued)


Số phần tương tự - HLMP-1550-L0000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-1550-1.00000 HP-HLMP-1550-1.00000 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
HLMP-1550-1.00001 HP-HLMP-1550-1.00001 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
HLMP-1550-1.00002 HP-HLMP-1550-1.00002 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
HLMP-1550-1.0O000 HP-HLMP-1550-1.0O000 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
HLMP-1550-1.0O001 HP-HLMP-1550-1.0O001 Datasheet
195Kb / 11P
   Low Profile T-1 (3 mm) LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - HLMP-1550-L0000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-3707 HP-HLMP-3707_05 Datasheet
255Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
HLMP-3707 HP-HLMP-3707 Datasheet
225Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-3707 BOARDCOM-HLMP-3707 Datasheet
1Mb / 15P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra-Bright LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-4700 HP-HLMP-4700 Datasheet
192Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-1700 AVAGO-HLMP-1700 Datasheet
410Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
HLMP-1790 AVAGO-HLMP-1790 Datasheet
291Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-4700 BOARDCOM-HLMP-4700 Datasheet
293Kb / 10P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Low Current LED Lamps
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-3707 AVAGO-HLMP-3707 Datasheet
889Kb / 12P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), Ultra?멊right LED Lamps New sturdy leads
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMA-CX00 HP-HLMA-CX00 Datasheet
122Kb / 7P
   T-13/4 (5 mm), T-1 (3 mm), High Performance AlInGaP LED Lamps
HLMP-DB25-B00XX HP-HLMP-DB25-B00XX Datasheet
217Kb / 6P
   T-1 3/4 (5 mm), T-1 (3 mm) Blue LED Lamps
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com