công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC88LV926EGR2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện MC88LV926EGR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

MC88LV926EGR2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Integrated Device Technology

  MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology MC88LV926EGR2 Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
Advanced Clock Drivers Device Data
4
Freescale Semiconductor
MC88LV926
Figure 2. MC88LV926 Logic Block Diagram
Table 5. Sync Input Timing Requirements
Symbol
Parameter
Minimum
Maximum
Unit
tRISE/FALL
SYNC Input
Rise/Fall Time, SYNC Input
From 0.8V to 2.0V
–5.0
ns
tCYCLE,
SYNC Input
Input Clock Period
SYNC Input(1)
1
f2X_Q/4
200(1)
1. When VCC > 4.0 volts, Maximum SYNC Input Period is 125 ns.
ns
Duty Cycle
Duty Cycle, SYNC Input
50%
± 25%
VCO
CH
PUMP
PFD
SYNC1
PLL_EN
MR
Power–On
Reset
0
1
Lock Indicator
RESET_OUT
RST_IN
RST_OUT
2X_Q
÷8
÷2
R
Q0
÷4
R
Q1
÷4
R
Q2
÷4
R
Q3
÷4
R
CLKEN
÷4
R
Delay
Q
Q
Q
Q
Q
MC88LV926
Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver
NETCOM
IDT™ Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver
Freescale Timing Solutions Organization has been acquired by Integrated Device Technology, Inc
MC88LV926
4


Số phần tương tự - MC88LV926EGR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC88LV926 MOTOROLA-MC88LV926 Datasheet
108Kb / 10P
   LOW SKEW CMOS PLL 68060 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
MC88LV926 IDT-MC88LV926 Datasheet
283Kb / 11P
   Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver
logo
Motorola, Inc
MC88LV926DW MOTOROLA-MC88LV926DW Datasheet
108Kb / 10P
   LOW SKEW CMOS PLL 68060 CLOCK DRIVER
More results

Mô tả tương tự - MC88LV926EGR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC88LV926 MOTOROLA-MC88LV926 Datasheet
108Kb / 10P
   LOW SKEW CMOS PLL 68060 CLOCK DRIVER
logo
Integrated Device Techn...
MC88LV926 IDT-MC88LV926 Datasheet
283Kb / 11P
   Low Skew CMOS PLL 68060 Clock Driver
logo
Motorola, Inc
MC88LV915T MOTOROLA-MC88LV915T Datasheet
127Kb / 11P
   LOW SKEW CMOS PLL CLOCK DRIVER
MC88915TFN55 MOTOROLA-MC88915TFN55 Datasheet
216Kb / 20P
   LOW SKEW CMOS PLL CLOCK DRIVER
MC88915FN70 MOTOROLA-MC88915FN70 Datasheet
154Kb / 13P
   Low Skew CMOS PLL Clock Driver
MC88915 MOTOROLA-MC88915 Datasheet
147Kb / 13P
   Low Skew CMOS PLL Clock Driver
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT3932-100 IDT-IDT74FCT3932-100 Datasheet
131Kb / 9P
   3.3V LOW SKEW PLL-BASED CMOS CLOCK DRIVER
logo
Motorola, Inc
MC88916 MOTOROLA-MC88916 Datasheet
114Kb / 9P
   LOW SKEW CMOS PLL CLOCK DRIVER WITH PROCESSOR RESET
MC88LV915T MOTOROLA-MC88LV915T_01 Datasheet
143Kb / 12P
   Low Voltage Low Skew CMOS PLL Clock Driver, 3-State
logo
Exar Corporation
XRK39910 EXAR-XRK39910 Datasheet
229Kb / 9P
   3.3V LOW SKEW PLL CLOCK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com