công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF9P25 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF9P25
Giải thích chi tiết về linh kiện  250V P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF9P25 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF9P25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF9P25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF9P25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF9P25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF9P25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF9P25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF9P25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF9P25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A2, December 2000
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
DUT
V
DS
+
_
Driver
RG
Compliment of DUT
(N-Channel)
V
GS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
V
DD
L
I
SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
V
DD
Body Diode
Forward Voltage Drop
V
SD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
I
RM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
DUT
V
DS
+
_
Driver
RG
Compliment of DUT
(N-Channel)
V
GS
• dv/dt controlled by R
G
•I
SD controlled by pulse period
V
DD
L
L
I
SD
10V
VGS
( Driver )
I SD
( DUT )
VDS
( DUT )
V
DD
Body Diode
Forward Voltage Drop
V
SD
I
FM , Body Diode Forward Current
Body Diode Reverse Current
I
RM
Body Diode Recovery dv/dt
di/dt
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------
D =
Gate Pulse Width
Gate Pulse Period
--------------------------


Số phần tương tự - FQPF9P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF90N08 FAIRCHILD-FQPF90N08 Datasheet
667Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF90N08 ISC-FQPF90N08 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF90N10V2 FAIRCHILD-FQPF90N10V2 Datasheet
926Kb / 10P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF90N10V2 ISC-FQPF90N10V2 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF9N08 FAIRCHILD-FQPF9N08 Datasheet
547Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF9P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6P25 FAIRCHILD-FQPF6P25 Datasheet
534Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP2P25 FAIRCHILD-FQP2P25 Datasheet
549Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP4P25 FAIRCHILD-FQP4P25 Datasheet
568Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQD2P25 FAIRCHILD-FQD2P25 Datasheet
535Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQP6P25 FAIRCHILD-FQP6P25 Datasheet
508Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2P25 KERSEMI-KSMD2P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
KSMD4P25 KERSEMI-KSMD4P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6P25TM FAIRCHILD-FQD6P25TM Datasheet
640Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQD6P25 FAIRCHILD-FQD6P25 Datasheet
511Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQPF4P25 FAIRCHILD-FQPF4P25 Datasheet
573Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQB9P25 FAIRCHILD-FQB9P25 Datasheet
573Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com