công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1410 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1410
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.5A High-Speed MOSFET Drivers
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1410 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button TC1410 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1410 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1410 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1410 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1410 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1410 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1410 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology TC1410 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology TC1410 Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
 2001-2012 Microchip Technology Inc.
DS21389D-page 11
TC1410/TC1410N
8-Lead Plastic Small Outline (OA) – Narrow, 150 mil (SOIC)
Foot Angle
04
804
8
15
12
0
15
12
0
Mold Draft Angle Bottom
15
12
0
15
12
0
Mold Draft Angle Top
0.51
0.42
0.33
.020
.017
.013
B
Lead Width
0.25
0.23
0.20
.010
.009
.008
c
Lead Thickness
0.76
0.62
0.48
.030
.025
.019
L
Foot Length
0.51
0.38
0.25
.020
.015
.010
h
Chamfer Distance
5.00
4.90
4.80
.197
.193
.189
D
Overall Length
3.99
3.91
3.71
.157
.154
.146
E1
Molded Package Width
6.20
6.02
5.79
.244
.237
.228
E
Overall Width
0.25
0.18
0.10
.010
.007
.004
A1
Standoff
§
1.55
1.42
1.32
.061
.056
.052
A2
Molded Package Thickness
1.75
1.55
1.35
.069
.061
.053
A
Overall Height
1.27
.050
p
Pitch
8
8
n
Number of Pins
MAX
NOM
MIN
MAX
NOM
MIN
Dimension Limits
MILLIMETERS
INCHES*
Units
2
1
D
n
p
B
E
E1
h
L
c
45
A2
A
A1
* Controlling Parameter
Notes:
Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed
.010” (0.254mm) per side.
JEDEC Equivalent: MS-012
Drawing No. C04-057
§ Significant Characteristic
Note:
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located
at http://www.microchip.com/packaging


Số phần tương tự - TC1410

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1410 TELCOM-TC1410 Datasheet
65Kb / 5P
   0.5A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1410 MICROCHIP-TC1410 Datasheet
311Kb / 16P
   0.5A High-Speed MOSFET Drivers
2003
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1410COA TELCOM-TC1410COA Datasheet
65Kb / 5P
   0.5A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
TC1410CPA TELCOM-TC1410CPA Datasheet
65Kb / 5P
   0.5A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
TC1410EOA TELCOM-TC1410EOA Datasheet
65Kb / 5P
   0.5A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
More results

Mô tả tương tự - TC1410

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1410 MICROCHIP-TC1410 Datasheet
311Kb / 16P
   0.5A High-Speed MOSFET Drivers
2003
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1410 TELCOM-TC1410 Datasheet
65Kb / 5P
   0.5A HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC1410 MICROCHIP-TC1410_13 Datasheet
734Kb / 26P
   0.5A High-Speed MOSFET Drivers
11/29/12
logo
ON Semiconductor
NCP4413 ONSEMI-NCP4413 Datasheet
94Kb / 8P
   High-Speed MOSFET Drivers
August, 2002 ??Rev. 1
logo
Calogic, LLC
AS4420 CALOGIC-AS4420_15 Datasheet
443Kb / 6P
   High Speed MOSFET Drivers
CLM4420 CALOGIC-CLM4420 Datasheet
77Kb / 6P
   High Speed MOSFET Drivers
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI-TPS2811 Datasheet
663Kb / 31P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
NCP4420 ONSEMI-NCP4420 Datasheet
78Kb / 8P
   6A High-Speed MOSFET Drivers
June, 2000 ??Rev. 0
logo
Microchip Technology
TC4421 MICROCHIP-TC4421_04 Datasheet
334Kb / 18P
   9A High-Speed MOSFET Drivers
2004
logo
ON Semiconductor
MC34152 ONSEMI-MC34152 Datasheet
151Kb / 12P
   HIGH SPEED DUAL MOSFET DRIVERS
October, 2004 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com