công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF5N50CFTU bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF5N50CFTU
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low gate charge ( typical 18nC)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF5N50CFTU bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF5N50CFTU Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50CFTU Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50CFTU Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50CFTU Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50CFTU Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50CFTU Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50CFTU Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50CFTU Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
www.fairchildsemi.com
FQPF5N50CF Rev. B
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
vs. Temperature
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current vs
Case Temperature
Figure 10. Transient Thermal Response Curve
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes :
1. V
GS
= 0 V
2. I
D
= 250
µA
T
J
, Junction Temperature [
°C]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Notes :
1. V
GS
= 10 V
2. I
D
= 2.5 A
T
J
, Junction Temperature [
°C]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
µs
100 ms
DC
10 ms
1 ms
100
µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
Notes :
1. T
C
= 25
°C
2. T
J
= 150
°C
3. Single Pulse
V
DS
, Drain-Source Voltage [V]
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
6
T
C
, Case Temperature [
°C]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
N o te s :
1 . Z
θ JC (t ) = 3 . 3 1 ° C/ W
M a x .
2 . D u t y F a c t o r , D = t
1
/t
2
3 . T
JM
- T
C
= P
DM
* Z
θ JC (t )
s ing le pul s e
D= 0 .5
0. 02
0. 2
0. 05
0.1
0. 01
t
1
, S q uar e W a v e P u ls e D u r a t ion [ s ec ]
t1
P
DM
t2


Số phần tương tự - FQPF5N50CFTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF5N50CFTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF840B KERSEMI-IRF840B Datasheet
1Mb / 9P
   Low gate charge ( typical 41 nC)
logo
Advanced Power Electron...
AP9T18GH A-POWER-AP9T18GH_14 Datasheet
218Kb / 6P
   Low Gate Charge
AP9T15GHJ-HF A-POWER-AP9T15GHJ-HF_14 Datasheet
103Kb / 4P
   Low Gate Charge
AP9T16GJ A-POWER-AP9T16GJ_14 Datasheet
268Kb / 6P
   Low Gate Charge
logo
JILIN SINO-MICROELECTRO...
JCS12N65FC JSMC-JCS12N65FC Datasheet
548Kb / 8P
   Low gate charge
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD540 KERSEMI-KSMD540 Datasheet
658Kb / 4P
   Low gate charge.
KSMD3303 KERSEMI-KSMD3303 Datasheet
620Kb / 4P
   Low gate charge.
KSMF5N60 KERSEMI-KSMF5N60 Datasheet
670Kb / 4P
   Low gate charge.
KSMF6N65 KERSEMI-KSMF6N65 Datasheet
707Kb / 4P
   Low gate charge.
logo
Advanced Power Electron...
AP4513GD A-POWER-AP4513GD_14 Datasheet
89Kb / 7P
   Low Gate Charge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com