công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF7N20 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF7N20
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF7N20 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF7N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
      % ! 
  

& ' (%)**+,-* ./Ω0+-1*+
& 2 3 ( *4
& 23 / *4
&  
& 1**5! 
& 6!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
6

3-)784
' (
%
3-1**84
9 *
%
6

: 
 
1/ )
%
+
; + 
±9*
+
<
 : %! <
 
=9
>
6
%! 
 
' (
%
<
,!%! <
 
9 =
>
!$
:?, !!$
 
7 7
+$
:
:3-)784
9=
@
"!)78
* 9
@$8
 
,
77A17*
8

B  
1$( 7 
9**
8





,θ 
 , > 

9 9(
8@
 , > %"

.) 7
8@
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"





 



Số phần tương tự - FQPF7N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N20 ISC-FQPF7N20 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N20L ISC-FQPF7N20L Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQPF7N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com