công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF6N50 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF6N50
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF6N50 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF6N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./0/Ω, 1 
,.200.2µ /3/1 
"  !"  00µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





C*
 C=* 
*,)*4,6()µ'
())


*
∆C*
5∆
C=* 
 
4,6()µ'+ 6(7

) ()

*57
4
D:* 
*,())**,)*


-
µ'
*,9))*,-6(7


-)
µ'
4
:C/=
*,%)**,)*


-))
'
4
:C/=+!
*,%)**,)*


-))
'
 
*
: * 
*,*4,6()µ'
% )

( )
*
+
  
+ 
*,-)*4,- A'

- )
- %

   
*,()*4,- A'

( &


 

4  
*,6(**,)*
,- )E#


&-)
1B)


  

A(
--)


+!  

--
-(

   

 
*,6()*4,( ('
+,6(Ω


6)
()


+

&(
-9)


 

%(
A)


 

9(
-))

F
 :
*,9))*4,( ('
*,-)*


-1
66

F
: 

9 (


F
:

A (


     
4
@ 


% &
'
4
@8  


-9 9
'
*
 * 
*,)*4,% &'


- 9
*

+!+ !
*,)*4,( ('
45,-))'5µ

69)


F
+!+ !

- (

µ


Số phần tương tự - FQPF6N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N15 FAIRCHILD-FQPF6N15 Datasheet
744Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF6N25 FAIRCHILD-FQPF6N25 Datasheet
734Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF6N40C FAIRCHILD-FQPF6N40C Datasheet
851Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF6N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com