công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF65N06 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF65N06
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF65N06 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF65N06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF65N06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF65N06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF65N06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF65N06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF65N06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF65N06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF65N06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A1. May 2001
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
※ No t e s :
1 . Z
θ
JC(t ) = 2 . 6 6
℃ /W M a x .
2 . D u t y F a c t o r , D = t
1 /t 2
3 . T
JM - T C = P DM * Z θ
JC(t )
s i n g le p u ls e
D= 0 . 5
0. 0 2
0. 2
0. 0 5
0. 1
0. 0 1
t
1 ,
S quar e W a v e P u l s e D u r a t i on [ s ec ]
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50
T
C, Case Temperature [
℃]
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
100 ms
DC
10 ms
1 ms
100
µs
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
※ Notes :
1. T
C = 25
o
C
2. T
J = 175
o
C
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
※ Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D
= 32.5 A
T
J, Junction Temperature [
o
C]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
※Notes:
1. V
GS = 0 V
2. I
D = 250
μ A
T
J, Junction Temperature [
oC]
Typical Characteristics (Continued)
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
vs. Temperature
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
t
1
PDM
t
2


Số phần tương tự - FQPF65N06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF65N06 ISC-FQPF65N06 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQPF65N06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDP65N06 FAIRCHILD-FDP65N06 Datasheet
598Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3460 AOSMD-AO3460_10 Datasheet
168Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
AOB462L AOSMD-AOB462L Datasheet
445Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
AOB2606L AOSMD-AOB2606L Datasheet
354Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
AON6444 AOSMD-AON6444 Datasheet
270Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Chip Integration Techno...
2N7002D CITC-2N7002D Datasheet
502Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010A GOOD-ARK-SSF6010A Datasheet
996Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP50N06A SEMIHOW-HFP50N06A_16 Datasheet
374Kb / 9P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010 GOOD-ARK-SSF6010 Datasheet
953Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4440 AOSMD-AO4440_10 Datasheet
172Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com