công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF5N50 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF5N50
Giải thích chi tiết về linh kiện  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF5N50 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF5N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
  
 




















     
 (
 "   )   *+ % , - 
 .  / 0 , 1  2.  
 * 
) 
 3      4 (  "
   
  
 

 

 


                 















 





















µ
 









 !"#!















  

 


 













  
 
   
 
  



% 

 !   
() *$$" &  +
',) *$$ 
 #$  
- .!   
#$  
/   
#$  
''# #$  

"



Số phần tương tự - FQPF5N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FQPF5N50 ETC-FQPF5N50 Datasheet
222Kb / 6P
   500V, 5A N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N50C FAIRCHILD-FQPF5N50C Datasheet
860Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF5N50C ISC-FQPF5N50C Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CFTU FAIRCHILD-FQPF5N50CFTU Datasheet
662Kb / 8P
   Low gate charge ( typical 18nC)
More results

Mô tả tương tự - FQPF5N50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com