công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQPF5N20L bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQPF5N20L
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF5N20L bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF5N20L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N20L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N20L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N20L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N20L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N20L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N20L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N20L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A2, December 2000
02
46
8
10
0
2
4
6
8
V
GS = 10V
V
GS = 5V
※ Note : T
J = 25
I
D, Drain Current [A]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
10
-1
10
0
10
1
25℃
150℃
※ Notes :
1. V
GS = 0V
2. 250μs Pulse Test
V
SD , Source-Drain Voltage [V]
02
468
10
10
-1
10
0
10
1
※ Notes :
1. V
DS = 30V
2. 250μs Pulse Test
-55℃
150℃
25℃
V
GS
, Gate-Source Voltage [V]
10
-1
10
0
10
1
10
-1
10
0
10
1
V
GS
Top :
10 V
8.0 V
6.0 V
5.0 V
4.5 V
4.0 V
3.5 V
Bottom :
3.0 V
※ Notes :
1. 250μs Pulse Test
2. T
C = 25
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
0246
8
10
0
2
4
6
8
10
12
V
DS = 100V
V
DS = 40V
V
DS = 160V
※ Note : I
D = 4.5 A
Q
G, Total Gate Charge [nC]
10
-1
10
0
10
1
0
100
200
300
400
500
C
iss = Cgs + Cgd (Cds = shorted)
C
oss = Cds + Cgd
C
rss = Cgd
※ Notes :
1. V
GS = 0 V
2. f = 1 MHz
C
rss
C
oss
C
iss
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
Typical Characteristics
Figure 5. Capacitance Characteristics
Figure 6. Gate Charge Characteristics
Figure 3. On-Resistance Variation vs.
Drain Current and Gate Voltage
Figure 4. Body Diode Forward Voltage
Variation vs. Source Current
and Temperature
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 1. On-Region Characteristics


Số phần tương tự - FQPF5N20L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N20 FAIRCHILD-FQPF5N20 Datasheet
715Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQPF5N20L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB10N20L FAIRCHILD-FQB10N20L Datasheet
574Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT4N20L FAIRCHILD-FQT4N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB12N20L FAIRCHILD-FQB12N20L Datasheet
607Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP19N20L FAIRCHILD-FQP19N20L Datasheet
734Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQA19N20L FAIRCHILD-FQA19N20L Datasheet
742Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N20L FAIRCHILD-FQB7N20L Datasheet
569Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP12N20L FAIRCHILD-FQP12N20L Datasheet
567Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com