công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC7805CDTRKG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC7805CDTRKG
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 A Positive Voltage Regulators
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC7805CDTRKG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC7805CDTRKG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC7805CDTRKG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC7805CDTRKG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC7805CDTRKG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC7805CDTRKG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC7805CDTRKG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC7805CDTRKG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC7805CDTRKG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC7805CDTRKG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
MC7800, MC7800A, MC7800AE, NCV7800
http://onsemi.com
2
R15
680
R18
100 k
D1
Zener
R1
10.66 k
R2
1.56 k
R17
9.0 k
Q7
QNPN
LAT
Q17
Q9
QNPN 2
Q8
QNPN
Q14
QNPN
Q6
QNPN
Q5
QNPN 2
LAT 3 A
Q18
R5
4.5 k
R6
1.0 k
Q13
QNPN
Q2
QNPN 4
SUB
Q11 2
R11
15 k
QNPN 6
Q1
R7
14 k
R3
1.8 k
R8
5.0 k
Diode
Q16
Q4
QNPN
N+
C1
30 P
C2
3.0 P
R9
3.0 k
R16
600
R20
17500
Q15
QNPN
Q10
QNPN
R22
100
Q12
QNPN
R24
50
1.0 P
R21
600
R23
0.2
R19
27.5 k
D2
Zener
Q19
QNPN
R14
1.0 k
Q20
QNPN
R28
9.0 k
R27
9.0 k
R29
9.0 k
R25
6.0 k
R26
3.0 k
R12
3.0 k
R10
3340-(3316ACT)
R30
18 k
Sense
Vout
5.01
Vin
R13
11660
Q3
QNPN
MC7800
C3
Figure 1. Representative Schematic Diagram
This device contains 22 active transistors.


Số phần tương tự - MC7805CDTRKG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC7805CDTRKG ONSEMI-MC7805CDTRKG Datasheet
234Kb / 32P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
April, 2005 ??Rev. 14
MC7805CDTRKG ONSEMI-MC7805CDTRKG Datasheet
245Kb / 32P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 15
MC7805CDTRKG ONSEMI-MC7805CDTRKG Datasheet
217Kb / 31P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
November, 2014 ??Rev. 27
MC7805CDTRKG ONSEMI-MC7805CDTRKG Datasheet
439Kb / 28P
   Voltage Regulators - Positive 1.0 A
November, 2021 - Rev. 29
More results

Mô tả tương tự - MC7805CDTRKG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC7800 ONSEMI-MC7800_06 Datasheet
245Kb / 32P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 15
NCP7800 ONSEMI-NCP7800 Datasheet
167Kb / 9P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
October, 2009 ??Rev. 0
MC7800 ONSEMI-MC7800_14 Datasheet
217Kb / 31P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
November, 2014 ??Rev. 27
MC7800 ONSEMI-MC7800_10 Datasheet
295Kb / 33P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
July, 2010 ??Rev. 21
MC7800 ONSEMI-MC7800_11 Datasheet
269Kb / 34P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
April, 2012 ??Rev. 25
logo
Suntac Electronic Corp.
STC7800 SUNTAC-STC7800 Datasheet
169Kb / 11P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
NCP7812TG ONSEMI-NCP7812TG Datasheet
144Kb / 12P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
June, 2010 ??Rev. 1
MC7800 ONSEMI-MC7800_V01 Datasheet
439Kb / 28P
   Voltage Regulators - Positive 1.0 A
November, 2021 - Rev. 29
logo
Semtech Corporation
EZ1117 SEMTECH-EZ1117_06 Datasheet
476Kb / 6P
   0.8 & 1.0 AMP Positive Voltage Regulators
EZ1117 SEMTECH-EZ1117 Datasheet
126Kb / 4P
   0.8 & 1.0 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com