công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT14ANG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT14ANG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT14ANG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT14ANG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT14ANG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT14ANG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT14ANG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT14ANG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT14ANG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT14ANG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HCT14ANG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74HCT14ANG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
MC74HCT14A
http://onsemi.com
5
*Includes all probe and jig capacitance.
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
Figure 1. Switching Waveforms
Figure 2. Test Circuit
INPUT A
OUTPUT Y
tf
tr
3 V
GND
tPHL
tPLH
tTLH
tTHL
2.7 V
1.3 V
0.3 V
90%
1.3 V
10%


Số phần tương tự - MC74HCT14ANG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT14AN ONSEMI-MC74HCT14AN Datasheet
140Kb / 8P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT14ANG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT14A ONSEMI-MC74HCT14A Datasheet
140Kb / 8P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter with LSTTL Compatible Inputs
March, 2000 ??Rev. 7
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS14 FAIRCHILD-DM74ALS14 Datasheet
76Kb / 6P
   Hex Inverter with Schmitt Trigger Inputs
logo
ON Semiconductor
NLU1GT14 ONSEMI-NLU1GT14 Datasheet
101Kb / 8P
   Single Schmitt-Trigger Inverter, TTL Level LSTTL-Compatible Inputs
March, 2008 - Rev. 2
logo
National Semiconductor ...
DM74ALS14 NSC-DM74ALS14 Datasheet
177Kb / 6P
   Hex Inverter with Schmitt Trigger Inputs
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS14 FAIRCHILD-DM74LS14 Datasheet
61Kb / 5P
   Hex Inverter with Schmitt Trigger Inputs
logo
National Semiconductor ...
DM5414 NSC-DM5414 Datasheet
95Kb / 4P
   Hex Inverter with Schmitt Trigger Inputs
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1GT14 LRC-L74VHC1GT14 Datasheet
332Kb / 6P
   Schmitt-Trigger Inverter/ CMOS Logic Level Shifter with LSTTL-Compatible Inputs
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1GT14 ETL-MC74VHC1GT14 Datasheet
577Kb / 4P
   Schmitt-Trigger Inverter/ CMOS Logic Level Shifter with LSTTL-Compatible Inputs
logo
Texas Instruments
SN74HCS14 TI-SN74HCS14_V03 Datasheet
2Mb / 32P
[Old version datasheet]   SN74HCS14 Hex Inverter with Schmitt-Trigger Inputs
DECEMBER 2021
SN74HCS04 TI-SN74HCS04_V02 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   SN74HCS04 Hex Inverter with Schmitt-Trigger Inputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com